Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH559T Datasheet(PDF) 12 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH559T
Description  8 - bit USB single chip microcomputer
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH559T Datasheet(HTML) 12 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH559T Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 16Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 73 page
background image
CH559 手册
12
MUL
0
X
MOV C, bit
X
DIV
0
X
ANL C, bit
X
DA A
X
ANL C,/bit
X
RRC A
X
ORL C, bit
X
RLC A
X
ORL C,/bit
X
CJNE
X
数据地址指针(DPTR):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
DPL
RW
数据指针低字节
00h
[7:0]
DPH
RW
数据指针高字节
00h
DPL 和 DPH 组成 16 位数据指针 DPTR,用于访问 xSFR、xBUS、xRAM 数据存储器或者程序存储器,
实际 DPTR 对应 DPTR0 和 DPTR1 两组物理上的 16 位数据指针,由 XBUS_AUX 中的 DPS 动态选择。
堆栈指针(SP):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
SP
RW
堆栈指针,主要用于程序调用和中断调用以及数据进出栈
07h
堆栈具体功能:保护端点和保护现场,按先入后出的原则进行管理。入栈时 SP 指针自动加 1,
保存数据或断点信息;出栈时取 SP 指针指向数据单元,SP 指针自动减 1。SP 在复位后的初值是 07h,
相应的默认堆栈存储从 08h 开始。
5.4 特有寄存器
全局配置寄存器(GLOBAL_CFG),仅在安全模式下可写:
位
名称
访问
描述
复位值
[7:6]
保留
RO
固定值 11
11b
5
bBOOT_LOAD
RO
Boot loader 状态位,用于区分 ISP 引导程序状态或者应
用程序状态:电源上电时置 1,软件复位时清 0。
对于有 ISP 引导程序的芯片,该位为 1 说明从未软件复位
过,通常是上电后运行的 ISP 引导程序状态;该位为 0
说明已经软件复位过,通常是应用程序状态
1
4
bSW_RESET
RW
软件复位控制位:置 1 导致软件复位,硬件自动清零
0
3
bCODE_WE
RW
Flash-ROM 写允许位:
该位为 0 则写保护;为 1 则 Flash-ROM 可写可擦
0
2
bDATA_WE
RW
Flash-ROM 的 DataFlash 区域写允许位:
该位为 0 则写保护;为 1 则 DataFlash 区域可写可擦
0
1
bXIR_XSFR
RW
MOVX_@R0/R1 指令访问范围控制位:
该位为 0 允许访问全部 xdata 区域 xRAM/xBUS/xSFR;
该位为 1 则专用于访问 xSFR,不能访问 xRAM/xBUS
0
0
bWDOG_EN
RW
看门狗复位使能位:该位为 0 看门狗只用作定时器;该位
为 1 允许计时溢出时产生看门狗复位
0
芯片 ID 识别码(CHIP_ID):
位
名称
访问
描述
复位值



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com