Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH559T Datasheet(PDF) 39 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH559T
Description  8 - bit USB single chip microcomputer
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH559T Datasheet(HTML) 39 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH559T Datasheet HTML 35Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 38Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 73 page
background image
CH559 手册
39
0
bPWM_MOD_MFM
RW
MFM 编码模式使能,该位为 0 则为 PWM 模式;该位为 1 则
为 MFM 模式
0
PWM 时钟分频设置寄存器(PWM_CK_SE):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
PWM_CK_SE
RW
设置 PWM 时钟分频除数
00h
PWM 循环周期寄存器(PWM_CYCLE):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
PWM_CYCLE
RW
设置 PWM 循环周期,数值为 00h 时代表 100h
xxh
12.5 Timer 功能
12.5.1 Timer0/1
(1)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率,如果 bTn_CLK(n=0/1)为 0,那么 Timer0/1 对应的时钟
为 Fsys/12;如果 bTn_CLK 为 1,那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
(2)、设置 TMOD 配置 Timer 的工作模式。
模式 0:13 位定时/计数器
图 12.5.1.1 Timer0/1 模式 0
模式 1:16 位定时/计数器
图 12.5.1.2 Timer0/1 模式 1
模式 2:自动重载 8 位定时/计数器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com