Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

UP9511P Datasheet(PDF) 4 Page - uPI Group Inc.

Part # UP9511P
Description  8/7/6/5/4/3/2/1-Phase Synchronous-Rectified Buck Controller for Next Generation GPU Core Power
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  UPI [uPI Group Inc.]
Direct Link  http://www.ubiq-semi.com/
Logo UPI - uPI Group Inc.

UP9511P Datasheet(HTML) 4 Page - uPI Group Inc.

  UP9511P Datasheet HTML 1Page - uPI Group Inc. UP9511P Datasheet HTML 2Page - uPI Group Inc. UP9511P Datasheet HTML 3Page - uPI Group Inc. UP9511P Datasheet HTML 4Page - uPI Group Inc. UP9511P Datasheet HTML 5Page - uPI Group Inc. UP9511P Datasheet HTML 6Page - uPI Group Inc. UP9511P Datasheet HTML 7Page - uPI Group Inc. UP9511P Datasheet HTML 8Page - uPI Group Inc. UP9511P Datasheet HTML 9Page - uPI Group Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
uP9511
4
uP9511-DS-C3100, Feb. 2016
www.upi-semi.com
Functional Pin Description
.
o
Ne
m
a
Nn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
8
2S
S
.
t
r
a
t
S
t
f
o
S
.
e
m
i
t
p
u
-
p
m
a
r
t
r
a
t
s
t
f
o
s
e
h
t
s
t
e
s
N
T
R
B
F
d
n
a
S
S
n
e
e
w
t
e
b
d
e
t
c
e
n
n
o
c
r
o
t
i
c
a
p
a
c
A
9
2P
A
E
.
r
e
i
f
i
l
p
m
A
r
o
r
r
E
e
h
t
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
i
-
n
o
N
o
t
n
i
p
S
S
d
n
a
n
i
p
s
i
h
t
n
e
e
w
t
e
b
r
o
t
s
i
s
e
r
a
t
c
e
n
n
o
C
.
n
o
i
t
c
n
u
f
)
e
n
il
d
a
o
l
(
p
o
o
r
d
e
h
t
t
e
s
0
3P
M
O
C
.
r
e
i
f
i
l
p
m
A
r
o
r
r
E
p
o
o
L
l
o
r
t
n
o
C
f
o
t
u
p
t
u
O
1
3B
F
.
r
e
i
f
i
l
p
m
A
r
o
r
r
E
e
h
t
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
I
2
3N
T
R
B
F
.
n
r
u
t
e
R
k
c
a
b
d
e
e
F
e
g
a
t
l
o
V
t
u
p
t
u
O
.
r
e
i
f
il
p
m
a
e
s
n
e
s
e
g
a
t
l
o
v
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
d
e
h
t
o
t
t
u
p
n
i
g
n
i
t
r
e
v
n
I
o
t
y
l
t
c
e
r
i
d
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
t
n
e
m
e
r
u
s
a
e
m
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
N
I
F
E
R
n
i
t
n
i
o
p
e
c
n
e
r
e
f
e
r
e
h
t
s
i
N
T
R
B
F
.
t
n
i
o
p
e
s
n
e
s
n
r
u
t
e
r
k
c
a
b
d
e
e
f
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
U
P
G
e
h
t
3
33
G
O
R
P
i
P
g
n
i
t
t
e
S
n
o
i
t
c
n
u
F.
3
n
e
s
a
h
p
e
h
t
t
e
s
o
t
r
e
d
i
v
i
d
e
g
a
t
l
o
v
a
h
t
i
w
C
C
V
5
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
s
i
s
e
r
e
t
s
y
h
d
n
a
d
l
o
h
s
e
r
h
t
n
o
i
t
c
u
d
e
r
4
34
G
O
R
P
i
P
g
n
i
t
t
e
S
n
o
i
t
c
n
u
F.
4
n
e
s
a
h
p
e
h
t
t
e
s
o
t
r
e
d
i
v
i
d
e
g
a
t
l
o
v
a
h
t
i
w
C
C
V
5
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
s
i
s
e
r
e
t
s
y
h
d
n
a
d
l
o
h
s
e
r
h
t
n
o
i
t
c
u
d
e
r
5
3C
P
L
.
t
n
u
o
C
e
s
a
h
P
w
o
L
f
o
r
e
b
m
u
n
e
s
a
h
p
n
o
i
t
a
r
e
p
o
e
h
t
s
t
e
s
o
t
n
i
p
s
i
h
t
o
t
r
e
d
i
v
i
d
e
g
a
t
l
o
v
a
t
c
e
n
n
o
C
.
e
d
o
m
t
o
o
B
m
r
a
W
d
n
a
e
d
o
m
t
o
o
B
d
l
o
C
6
3N
E
.
e
l
b
a
n
E
R
r
o
t
s
i
s
e
r
a
t
c
e
n
n
o
C
N
E
k
0
3
m
o
r
f
g
n
i
g
n
a
r
(
Ω
k
0
1
o
t
Ω
d
n
a
d
n
u
o
r
g
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
)
e
h
t
n
a
h
t
r
e
h
t
o
s
e
u
l
a
v
e
c
n
a
t
s
i
s
e
r
r
e
h
t
o
e
s
u
T
O
N
o
D
.
r
e
ll
o
r
t
n
o
c
e
h
t
o
t
e
s
o
l
c
r
o
t
s
i
s
e
r
s
i
h
t
e
c
a
l
p
l
a
c
i
p
y
t
e
h
t
o
t
r
e
f
e
R
.
n
i
p
s
i
h
t
o
t
y
l
t
c
e
r
i
d
r
o
t
i
c
a
p
a
c
y
n
a
t
c
e
n
n
o
c
t
o
n
o
D
.
e
r
e
h
d
e
i
f
i
c
e
p
s
s
e
u
l
a
v
n
i
p
N
E
o
t
d
e
t
c
e
n
n
o
c
n
i
a
r
d
s
t
i
h
t
i
w
T
E
F
S
O
M
a
e
s
u
o
t
d
e
d
n
e
m
m
o
c
e
r
s
i
t
i
,
t
i
u
c
r
i
c
n
o
i
t
a
c
il
p
p
a
a
o
t
y
l
t
c
e
r
i
d
n
i
p
N
E
t
c
e
n
n
o
c
T
O
N
o
D
.
l
o
r
t
n
o
c
e
c
n
e
u
q
e
s
r
e
w
o
p
r
o
f
r
o
t
s
i
s
e
r
p
u
-
ll
u
p
a
t
u
o
h
t
i
w
.
l
o
r
t
n
o
c
e
c
n
e
u
q
e
s
r
o
f
e
c
r
u
o
s
e
g
a
t
l
o
v
7
3I
S
P
.
t
u
p
n
I
g
n
i
v
a
S
r
e
w
o
P
.
U
P
G
m
o
r
f
l
a
n
g
i
s
l
o
r
t
n
o
c
g
n
i
v
a
s
r
e
w
o
p
g
n
i
v
i
e
c
e
r
n
i
p
t
u
p
n
i
n
A
8
3D
O
O
G
P
.
n
o
i
t
a
c
i
d
n
I
d
o
o
G
r
e
w
o
P
.
r
o
t
s
i
s
e
r
p
u
-
ll
u
p
a
h
t
i
w
e
c
r
u
o
s
e
g
a
t
l
o
v
a
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
9
3D
I
V
.
D
I
V
.
n
i
p
t
u
p
n
i
D
I
V
M
W
P
0
4J
D
A
F
E
R
.
t
n
e
m
t
s
u
j
d
A
e
c
n
e
r
e
f
e
R
o
t
r
o
t
a
r
g
e
t
n
i
C
R
n
a
h
t
i
w
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
n
i
p
t
u
p
t
u
o
D
I
V
M
W
P
.
e
g
a
t
l
o
v
N
I
F
E
R
e
t
a
r
e
n
e
g
d
a
P
d
e
s
o
p
x
E
.
d
n
u
o
r
G
e
g
r
a
l
a
o
t
d
e
r
e
d
l
o
s
e
b
t
s
u
m
t
i
,
s
t
i
u
c
r
i
c
l
o
r
t
n
o
c
c
i
g
o
l
f
o
d
n
u
o
r
g
e
h
t
s
i
d
a
p
d
e
s
o
p
x
e
e
h
T
.
D
N
G
o
t
d
e
t
c
e
n
n
o
c
d
n
a
B
C
P



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com