Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM803 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM803
Description  Low-power microprocessor power monitoring reset circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM803 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM803 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
803/809/810
系列
 
 
4
 
功能框图
 
OSC
 
VCC
 
RESET
(RESET)
 
 
 
 
 
1.25 V
+
COMP
-
Delay
Generator
 
 
 
 
 
 
图1
功能框图(漏极开路输出)
GND
 
VCC
 
 
OSC
 
VCC
 
RESET
(RESET)
 
 
 
1.25V
+
COMP
-
Delay
Generator
 
 
 
 
GND
图2
功能框图(
CMOS 输出)
 
管脚描述
 
管脚序号
 
管脚符号
功能描述
1
GND
地
 
RESET
(
803/809)
漏 极 开 路 复 位 输 出 (
803) 或 CMOS 复 位 输 出 (
809) ,复 位 低 有 效 ,
RESET 在 VCC 的电压低于复位阈值,则此管脚为低电平,为复位有效状态;并
在
VCC 上升到大于复位阀值后至少140ms 内仍保持低电平。
 
 
2
 
RESET
(
HM810)
CMOS 复位输出,复位高有效,RESET 在 VCC 的电压低于复位阈值,则此管脚为
高 电平,为复位有效状态;并在
VCC 上升到大于复位阀值后至少 140ms 内仍保
持高 电平。
3
 
VCC
 
电源正输入端。此管脚的电压既是内部电路的工作电源,也是被监测的电压。
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com