Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM803 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM803
Description  Low-power microprocessor power monitoring reset circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM803 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM803 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
803/809/810
系列
 
 
7
 
应用信息
 
803/809/810系 列电路主 要用于监测微 处理器、微
控制器、存储器等数字电路的电源,并在上电,掉电或
者电源电压低于复位阈值时提供复位信号,确保它们运
行在可知的状态,避免错误代码的执行。该电路内部包
含电压比较器,低功耗电压基准源,分压器,输出延时
电路和输出驱动电路。
HM803/809/810系列电路在电源
电压低于复位阈值时将输出有效的复位信号,在电源电
压上升到高于复位阈值与复位阈值迟滞之和以后,复位
输 出将至 少维持 140毫 秒的 有效 状 态。
HM803 提 供漏
极 开路 输出, 在实际应 用中 需通过上 拉电 阻将复位输
出连 接到电源端,此电源的电压可为0
V 到6V 之间的
任意值。
HM809/810 提 供 CMOS 输 出 。HM803/809
提 供 低 有 效 的复位输出,而
HM810 提供高有效的复位
输出。在 设计 上保证短 时间 的电源突 降不 会影响复位
输出。在整个温 度 范 围 内 , 当 电 源 电 压 低 至 1.15
V 时
仍 能 保 证 可 靠 输 出。
 
VCC
在
VCC=0V 时,保证有效的复位信号输出在 VCC 降
到
1.15V 以下时,
HM809 的低有效复位输出信 号不
再下拉电流,复位输出信号处于不确定状态。在大 多
数应用中 ,这不 会引起任 何问题 ,因为单 片机等 电 路
在电源电压低至
1.15V 时已经不能工作。为了使复位
输 出信号 在
VCC 小于
1.15V 时有一个确定的状
态,可以在 复位输出端 和地之 间接一个 下拉电 阻,
如下图所示。此 下拉电阻的值在 100
K
Ω 左右,通常
不能太大,否则 起 不到下拉 作 用;也 不能 太小 ,否
则正常工作时会影响复 位 输出 状态。对于
HM810 系
列电路,也可以通过在复位 输出端和
VCC 之间接一
个 100
K
Ω 的电阻,使得在电源电 压低于 1.15V 时,
仍能输出有效的复位信号。
 
Vcc
 
 
 
Vcc
Vcc
 
 
 
 
 
RESET
 
VRES
 
 
 
VCCMIN
VCCMIN
VRES
+ VHYST
 
 
RESET
RESET
 
809
100 kΩ
MICROPROCESSOR
 
 
TRES
GND
GND
 
时序图
 
VCC 电压短时间突降 除了在电源上电,掉电或者
电源电压低于复位阈值时提 供 有效 的 复位 信 号外,
803/809/810系列电路对电 源电压的短时间突降有
过滤功能,即电源电压在很短时 间内低于复位阈值不
会产生复位信号。随着电源电压突 降的幅度增加(变
得比复位阈值更低),不产生有效复 位信号的脉冲宽
度将减小。通常情况下,当电源电压比 复位阈值低
100
mV 的时间小于 10uS 时,将不会产生有 效的复位
输出。在靠近
VCC 管脚的地方加一个0.1uF 的旁
路电容将增强对电源电压短时间突降的过滤能力。
VCC
=0V时 RESET 有效的电路
通过双向的复位管脚接口到微控制器
有双向复位
I/O 的微控制器例如(Motorola 68HC11) 系
列 也 可 以 连 接 到
HM809 的 RESET 输 出 。 为 了 确 保
809 在微控制器复位 I/O 处于相反的状态时仍有正确
的输出,必须在复位管脚之间连接一个
4.7KΩ的电阻,如
下图所示,微控制器就可以不管
RESET 的状态,向系统发
出复位命令。双向微控制器复位功能既是一个被驱动的
复位输入又是一个有效的复位驱动器。
 
 
400
 
320
 
 
 
TA = +25 ℃
 
Vcc
 
 
 
Vcc
Vcc
 
240
 
160
 
 
RESET
4.7 k Ω
 
 
RESET
CS
8_ _J/L/M
80
HM809
MOTOROLA
68HCxx
CS
8_ _R/S/T/Z
0
 
 
GND
GND
1
10
100
1000
RESET COMPARATOR OVERDRIVE, VTH
- VCC (mV)
 
Maximum Transient Duration Without Causing a
Reset Pulse vs. Reset Comparator Overdrive
通过双向复位 I
/O 接口到微控制器
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com