Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM803 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM803
Description  Low-power microprocessor power monitoring reset circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM803 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM803 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM803 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
803/809/810
系列
 
 
8
 
 
 
因为
HM803 提供漏极开路复位输出,使得HM803 可以
很 方 便 的 与 具 有 双 向 复 位 端 口 的 单 片 机 相 连 , 只 要
将
HM803 的 复位输出端与单片机的复位端口直接相
连,并 通过一个上拉电阻接到电源即可,如下图所示。
 
 
VCC
 
 
 
VCC
VCC
HM803 应用于多电源系统
一般应用通常将
HM803 的漏极开路输出上拉到被监测的
电源电压,即
HM803 的电源端 VCC。在某些应用中,也
需 要 将
HM803 的 漏极 开路输 出上 拉到 另外 一路 电源
上, 以 实 现 电 平 转 换 的 目 的 , 如 下 图 所 示 。 需 要 注 意
的 是 ,
HM803 的漏极开路输出在电源电压低于 1.15V 时
不再下拉 电流;另外,因为上拉电流的存在,随着电源
电压的降 低,
HM803 的复位输出 端电 压将 升高 ,这 一
现象是由被 监 测的电压,上拉电阻值以及上拉电阻所连
接的电压所 共同决定的。
 
HM803
uP
+3.3V
+5.0V
 
RESET
RESET
 
VCC
 
 
 
Rpullup
 
VCC
 
5V SYSTEM
GND
GND
 
 
 
 
 
HM803 与双向复位端口相连
HM803
RESET
 
 
 
GND
 
RESET
INPUT
 
 
 
 
 
GND
 
 
803 应用于多电源系统
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com