Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT4906 Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4906
Description  Li-ion Battery Charger
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4906 Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4906 Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 9Page - Hotchip Technology Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
HT4906
4
典型参数(除特殊说明外,所有参数均在室温下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)典型参数(除
特殊说明外,所有参数均在室温下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)
符号
特性
测试条件
单位
Min
Typ
Max
VIN
输入电压范围
V
2
5
6
ICC
芯片工作电流
VIN =5V 充电状态
VIN =0V 升压状态
VIN =0V 关闭状态
mA
mA
uA
0.7
0.6
5
ILED
L1~L4 端口电流
L1~L4
端口电压高于 1V
mA
3
ILED2
LED 手电电流
mA
30
VIN 掉电监
VIN 从低到高
Vin>BAT
mV
250
VIN 从高到低
Vin>BAT
mV
50
VBAT
浮充门槛电压
V
4.15
4.20
4.25
VCV
进入 CV
V
4.20
I_EXT_DN
驱动下拉电流能力
mA
50
T_SS_EXT
外部驱动上升时间
mS
128
外部驱动下降时间
mS
128
ICONST
恒流充电电流
mA
500
ITRKL
涓流充电电流
mA
100
IFULL
充电判饱电流
mA
100
TFULL
判饱时间
S
8
VTRKL
涓流转恒流
VBAT 从低到高
V
2.8
VRECHG
复充门槛电压
VBAT 从高到低
V
4.1
TTAP
手动按键短按时间
mS
50
手动按键长按时间
S
3
FLED
充电时 LED 闪烁频率
跑马灯
Hz
根据
灯的
个数
变化
THOLD
升压电量显示的保持时间
S
常亮
TC_LED
升压电量的检测时间
S
16
VSD
升压工作时电量不足闪灯
VBAT 从高到低
V
3.2
VSD1
升压工作时电量不足关机
V
3.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com