Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT4906 Datasheet(PDF) 10 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4906
Description  Li-ion Battery Charger
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4906 Datasheet(HTML) 10 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Back Button HT4906 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 9Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 10Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 11Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
HT4906
10
0.5s
50ms
key_one=1
0.5s
50ms
key_two=1
3、 长按按键进入待机模式
 待机模式:
1、 长按按键进入待机模式
2、 输出电流<50mA
30 秒进入待机模式
3、 待机功耗控制在 20uA 内
4、 电池电压小于 3V 进入待机模式
5、 输出短路或者过流时进入待机模式
 控制模块:
控制模块的主要功能是进行状态机的控制,从而在不同的状态下产生所需要的控制信号,来协调各个模块
的工作。整个系统主要有三个模式:待机模式(standby),充电模式(charge),和升压模式(boost)其
相互关系如下:
短按一下
/插上手机
充电
升压
待机
长按
3秒/空载/过流(短路)/电池没电



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com