Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC2447 Datasheet(PDF) 10 Page - Semtech Corporation

Part # SC2447
Description  Dual-Phase, Single or Dual Output Synchronous Step-Down Controller
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMTECH [Semtech Corporation]
Direct Link  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC2447 Datasheet(HTML) 10 Page - Semtech Corporation

Back Button SC2447 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC2447 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC2447 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC2447 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC2447 Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation SC2447 Datasheet HTML 11Page - Semtech Corporation SC2447 Datasheet HTML 12Page - Semtech Corporation SC2447 Datasheet HTML 13Page - Semtech Corporation SC2447 Datasheet HTML 14Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
10
© 2006 Semtech Corp.
www.semtech.com
POWER MANAGEMENT
SC2447
Pin Descriptions
n
i
Pe
m
a
N
n
i
Pn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
1+
1
S
C
r
o
t
a
r
a
p
m
o
C
/
r
e
i
f
il
p
m
A
e
s
n
e
s
-
t
n
e
r
r
u
C
1
l
e
n
n
a
h
C
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
i
-
n
o
N
e
h
T
2-
1
S
C
e
h
t
o
t
d
e
i
t
y
ll
a
m
r
o
N
.
r
o
t
a
r
a
p
m
o
C
/
r
e
i
f
il
p
m
A
e
s
n
e
s
-
t
n
e
r
r
u
C
1
l
e
n
n
a
h
C
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
I
e
h
T
.
r
e
t
r
e
v
n
o
c
e
h
t
f
o
t
u
p
t
u
o
3C
S
O
R
.
y
c
n
e
u
q
e
r
f
r
o
t
a
ll
i
c
s
o
e
h
t
s
t
e
s
D
N
G
A
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
d
e
t
c
e
n
n
o
c
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
4-
1
N
I
t
u
p
t
u
o
n
e
e
w
t
e
b
r
e
d
i
v
i
d
e
v
i
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
e
i
T
.
r
e
i
f
il
p
m
A
r
o
r
r
E
1
l
e
n
n
a
h
C
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
I
.
g
n
i
s
n
e
s
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
r
o
f
d
n
u
o
r
g
d
n
a
1
51
P
M
O
C
.
n
o
i
t
a
s
n
e
p
m
o
c
p
o
o
l
r
o
f
d
e
s
u
s
i
n
i
p
s
i
h
T
.
t
u
p
t
u
O
r
e
i
f
il
p
m
A
r
o
r
r
E
1
l
e
n
n
a
h
C
e
h
T
6C
N
Y
S
e
v
o
b
a
e
g
a
t
l
o
v
a
o
t
n
i
p
s
i
h
t
e
i
t
,
d
e
z
i
n
o
r
h
c
n
y
s
t
o
n
n
e
h
W
.
t
u
p
n
I
n
o
i
t
a
z
i
n
o
r
h
c
n
y
S
d
e
r
e
g
g
i
r
t
-
e
g
d
E
n
i
p
s
i
h
t
t
a
)
C
S
O
R
h
t
i
w
t
e
s
y
c
n
e
u
q
e
r
f
>
y
c
n
e
u
q
e
r
f
(
k
c
o
l
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.
d
n
u
o
r
g
r
o
V
5
.
1
.
s
r
e
ll
o
r
t
n
o
c
e
h
t
s
e
z
i
n
o
r
h
c
n
y
s
7D
N
G
A.
d
n
u
o
r
G
l
a
n
g
i
S
g
o
l
a
n
A
8F
E
R.
r
e
i
f
il
p
m
A
r
o
r
r
E
1
l
e
n
n
a
h
C
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
i
-
n
o
N
e
h
T
9T
U
O
F
E
R.
e
c
n
e
r
e
f
e
r
l
a
n
r
e
t
n
i
V
5
.
0
d
e
r
e
f
f
u
B
0
1N
I
F
E
R
f
o
t
u
p
n
i
g
n
i
t
r
e
v
n
i
-
n
o
n
e
h
t
o
s
l
a
s
i
s
i
h
T
.
n
i
p
s
i
h
t
o
t
d
e
il
p
p
a
s
i
e
g
a
t
l
o
v
e
c
n
e
r
e
f
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.
r
e
i
f
il
p
m
a
r
o
r
r
E
2
l
e
n
n
a
h
C
1
12
P
M
O
C
.
n
o
i
t
a
s
n
e
p
m
o
c
p
o
o
l
r
o
f
d
e
s
u
s
i
n
i
p
s
i
h
T
.
t
u
p
t
u
O
r
e
i
f
il
p
m
A
r
o
r
r
E
2
l
e
n
n
a
h
C
e
h
T
2
1-
2
N
I
n
e
e
w
t
e
b
r
e
d
i
v
i
d
e
v
i
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
e
i
T
.
r
e
i
f
il
p
m
A
r
o
r
r
E
2
l
e
n
n
a
h
C
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
I
e
h
T
t
u
p
t
u
o
e
l
g
n
i
s
e
s
a
h
p
-
o
w
t
r
o
f
C
C
V
A
o
t
e
i
T
.
g
n
i
s
n
e
s
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
r
o
f
d
n
u
o
r
g
d
n
a
2
t
u
p
t
u
o
.
s
n
o
i
t
a
c
il
p
p
a
3
1-
2
S
C
e
h
t
o
t
d
e
i
t
y
ll
a
m
r
o
N
.
r
o
t
a
r
a
p
m
o
C
/
r
e
i
f
il
p
m
A
e
s
n
e
s
-
t
n
e
r
r
u
C
2
l
e
n
n
a
h
C
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
I
e
h
T
.
r
e
t
r
e
v
n
o
c
e
h
t
f
o
t
u
p
t
u
o
4
1+
2
S
C
.
r
o
t
a
r
a
p
m
o
C
/
r
e
i
f
il
p
m
A
e
s
n
e
s
-
t
n
e
r
r
u
C
2
l
e
n
n
a
h
C
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
i
-
n
o
N
e
h
T
5
12
N
E
/
2
S
S
n
w
o
d
t
u
h
s
d
a
o
l
r
e
v
o
t
u
p
t
u
o
)
2
(
e
m
i
t
t
r
a
t
s
-
t
f
o
s
e
h
t
)
1
(
s
t
e
s
n
i
p
s
i
h
t
o
t
d
e
i
t
r
o
t
i
c
a
p
a
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
e
v
a
e
L
.
w
o
l
2
L
D
G
s
e
c
r
o
f
d
n
a
2
D
H
G
s
e
t
a
t
s
-
i
r
t
V
6
.
0
w
o
l
e
b
n
i
p
s
i
h
t
g
n
il
l
u
P
.
2
l
e
n
n
a
h
C
r
o
f
e
m
i
t
.
s
n
o
i
t
a
c
il
p
p
a
t
u
p
t
u
o
e
l
g
n
i
s
e
s
a
h
p
-
o
w
t
r
o
f
n
e
p
o
6
1C
C
V
A.
s
r
e
ll
o
r
t
n
o
C
e
h
t
f
o
n
o
i
t
r
o
P
g
o
l
a
n
A
e
h
t
r
o
f
e
g
a
t
l
o
V
y
l
p
p
u
S
r
e
w
o
P
0
22
H
D
G.
2
t
u
p
t
u
O
M
W
P
1
22
L
D
G
.
2
l
e
n
n
a
h
C
r
o
f
l
a
n
g
i
S
e
l
b
a
n
E
c
i
g
o
L
4
21
L
D
G
.
1
l
e
n
n
a
h
C
r
o
f
l
a
n
g
i
S
e
l
b
a
n
E
c
i
g
o
L
5
21
H
D
G
.
1
t
u
p
t
u
O
M
W
P
8
21
N
E
/
1
S
S
n
w
o
d
t
u
h
s
d
a
o
l
r
e
v
o
t
u
p
t
u
o
)
2
(
e
m
i
t
t
r
a
t
s
-
t
f
o
s
e
h
t
)
1
(
s
t
e
s
n
i
p
s
i
h
t
o
t
d
e
i
t
r
o
t
i
c
a
p
a
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.
w
o
l
1
L
D
G
s
e
c
r
o
f
d
n
a
1
H
D
G
s
e
t
a
t
s
-
i
r
t
V
6
.
0
w
o
l
e
b
n
i
p
s
i
h
t
g
n
il
l
u
P
.
1
l
e
n
n
a
h
C
r
o
f
e
m
i
t
9
1
,
8
1
,
7
1
7
2
,
6
2
,
3
2
,
2
2
C
N.
n
o
i
t
c
e
n
n
o
C
o
N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com