Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TDA7801PD Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7801PD
Description  Digital input quad power amplifier with built-in diagnostics features
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7801PD Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  TDA7801PD Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 48 page
background image
List of tables
TDA7801
4/48
DocID022674 Rev 4
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Flexiwatt27 (vertical/SMD/horizontal) pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 3.
PowerSO36 pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 4.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 5.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 6.
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 7.
Start-up diagnostic pulse typical timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 8.
Multiple faults priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 9.
System clock frequencies for common audio sampling frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 10.
Example timing for tck = 1/fSCK, where fSCK is stated in the Table 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 11.
IB0-Addr:"00000" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 12.
IB1-Addr:"00001" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 13.
IB3-Addr:"00010" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 14.
IB3-Addr:"00011" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 15.
IB4-Addr:"00100" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 16.
DB0-Addr:"10000" - Channel 1 (left front). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 17.
DB1-Addr:"10001" - Channel 2 (left rear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 18.
DB2-Addr:"10010"" - Channel 3 (right front) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 19.
DB3-Addr:"10011" - Channel 4 (right rear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 20.
DB4-Addr:"10100". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 21.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com