Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DM220 Datasheet(PDF) 10 Page - Extech Instruments Corporation.

Part # DM220
Description  Pocket Autoranging DMM
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
Direct Link  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

DM220 Datasheet(HTML) 10 Page - Extech Instruments Corporation.

Back Button DM220 Datasheet HTML 6Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 7Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 8Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 9Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 10Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 11Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 12Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 13Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 14Page - Extech Instruments Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
DM220 V3.0 01/06
10
Seguridad
Esta señal adyacente a otra señal, terminal o dispositivo en
operación indica que el usuario deberá buscar la
explicación en las Instrucciones de operación para evitar
lesiones a su persona o daños al medidor.
Esta señal de ADVERTENCIA indica que existe una
situación potencialmente peligrosa, que si no se evita,
podría resultar en la muerte o lesiones graves.
Esta señal indica que un dispositivo está completamente
protegido mediante doble aislante o aislamiento reforzado.
Este medidor ha sido diseñado para uso seguro, sin embargo debe ser operado
con precaución. Para operar con seguridad deberá cumplir las reglas
enumeradas a continuación.
1.
NUNCA aplique al medidor voltaje o corriente que exceda los límites
máximos especificados:
Límites de protección de alimentación
Función
Entrada máxima
V CD o V CA
600V CD/CA
µA CA/CD
200mA 500V fusible de acción rápida de
reposición
Resistencia, prueba de diodo,
prueba de continuidad
600V CD/CA
2.
EXTREME SUS PRECAUCIONES al trabajar con voltajes mayores a 25VCA
o 35VDC. Estos voltajes son considerados un peligro de choque.
3.
NO mida voltajes si el voltaje en el enchufe de entrada "COM" excede 600V
sobre tierra física.
4.
NUNCA conecte los cables del medidor a una fuente de voltaje cuando el
selector de función esté en modo de corriente, resistencia o diodo. Hacerlo
puede dañar al medidor.
5.
SIEMPRE descargue los filtros capacitores en las fuentes de tensión y
desconecte la energía al realizar pruebas de diodo o de resistencia.
6.
SIEMPRE apague la tensión y desconecte los cables de prueba antes de
abrir la tapa para reemplazar las baterías o fusibles.
7.
NUNCA opere el medidor a menos que la tapa posterior y la tapa de la
batería y fusibles estén colocadas y aseguradas.
Descripción
1.
Punta del detector de V-CA sin contacto
2.
Luz indicadora de VCA sin contacto
3.
LCD 3-3/4 dígitos (4000 cuentas)
4.
Interruptor de modo
5.
Botón para linterna
6.
Selector de función
7.
Tapa de baterías
8.
Cables de prueba
9.
Botón Hz/% Ciclo de trabajo
10.
Linterna
ADVERTEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com