Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DM220 Datasheet(PDF) 12 Page - Extech Instruments Corporation.

Part # DM220
Description  Pocket Autoranging DMM
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
Direct Link  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

DM220 Datasheet(HTML) 12 Page - Extech Instruments Corporation.

Back Button DM220 Datasheet HTML 7Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 8Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 9Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 10Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 11Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 12Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 13Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 14Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 15Page - Extech Instruments Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
DM220 V3.0 01/06
12
VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD
ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, nunca mida continuidad en
circuitos o alambres que tengan voltaje.
1.
Fije el selector de función en la posición Ω CAP
.
2.
Presione el botón MODE para indicar
en la pantalla.
3.
Toque las puntas de las sondas al circuito o alambre que desee probar.
4.
Si la resistencia es menor a aproximadamente 100
Ω, sonará una señal
audible. Si el circuito está abierto, la pantalla indicará “OL”.
PRUEBA DE DIODO
1. Fije el selector de función en la Ω CAP
.
2. Presione el botón MODE para indica 
en la pantalla.
3. Toque las puntas de las sondas al diodo bajo prueba. El voltaje directo
indicará típicamente 0.400 a 0.700 V. El voltaje inverso indicará "OL”. Los
dispositivos en corto indicarán cerca de 0V y un dispositivo abierto indicará
"OL" en ambas polaridades.
MEDICIÓN DE CAPACITANCIA
ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, desconecte la tensión a la
unidad bajo prueba y descargue todos los capacitores antes de tomar medidas
de capacitancia. Retire las baterías y desconecte los cordones de línea.
1.
Fije el selector de función en la posición Ω CAP
.
2.
Presione el botón MODE para indicar nF en la pantalla.
3.
Toque las puntas de las sondas a través del capacitor a probar.
4.
Lea el valor de capacitancia en la pantalla
MEDIDAS DE FRECUENCIA
1.
Fije el selector giratorio de función en la posiciónV/Hz/%.
2.
Presione el botón Hz/% para indicar Hz en la pantalla.
3.
Toque las puntas de las sondas a través del circuito bajo prueba.
4.
Lea la frecuencia en la pantalla.
% CICLO DE TRABAJO
1.
Fije el selector giratorio de función en la posición V/Hz/%.
2.
Presione el botón Hz/% para seleccionar % en la pantalla.
3.
Toque las puntas de las sondas a través del circuito bajo prueba.
4.
Lea el % de ciclo de trabajo en la pantalla.
DETECTOR DE VOLTAJE CA SIN CONTACTO
ADVERTENCIA: Riesgo de electrocución. Antes de usar, pruebe siempre el
detector de voltaje en un circuito vivo para verificar el funcionamiento correcto.
1.
El detector de voltaje funciona en cualquier posición del interruptor/selector de
funciones, incluyendo OFF (apagado).
2.
Coloque la punta del detector junto al conductor caliente o inserte del lado de
la corriente en un enchufe de pared.
3.
Si hay voltaje CA, la luz del detector se encenderá.
NOTA: A menudo los conductores de los cordones eléctricos están torcidos. Para
obtener mejores resultados, frote la punta de la sonda a lo largo del cordón
para asegurar que se coloca la punta en cercanía al conductor vivo.
NOTA: El detector está diseñado con alta sensibilidad. Algunas fuentes de
electricidad estática u otras fuentes de energía pueden disparar el sensor en
cualquier momento. Es normal en operación.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com