Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DM220 Datasheet(PDF) 15 Page - Extech Instruments Corporation.

Part # DM220
Description  Pocket Autoranging DMM
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
Direct Link  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

DM220 Datasheet(HTML) 15 Page - Extech Instruments Corporation.

Back Button DM220 Datasheet HTML 7Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 8Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 9Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 10Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 11Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 12Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 13Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 14Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 15Page - Extech Instruments Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 15 page
background image
DM220 V3.0 01/06
15
Prueba de diodo
Corriente de prueba 1mA, voltaje típico de circuito abierto
1.5V CD
Verificación de
continuidad
Sonido audible si la resistencia es menor a 100
Ω
Detección de voltaje sin
contacto
100 a 600 VCA; 50/60Hz
Impedancia de entrada
>7.5MΩ (VCD y VCA)
Respuesta CA
Respuesta promedio
Amplitud de banda VCA
50Hz a 60Hz
Pantalla
4000 cuentas, 3-3/4 dígitos, cristal líquido
Indicación de fuera de
escala
indica “OL”
Polaridad
Automática (sin indicación para positivo); Signo de menos (-)
para negativo
Apagado automático
15 minutos (aprox)
Indicación de batería
débil
“
” si el voltaje de la batería cae por debajo del voltaje de
operación
Baterías
Dos AAA de 1.5 voltios
Fusibles
escalas mA, µA; 0.2A/500V fusible de acción rápida de
reposición
Temperatura de
operación
0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF)
Temperatura de
almacenamiento
-10
oC a 50oC (14 oF a 122oF)
Humedad de operación
Máx 80% hasta 31ºC (87ºF) con disminución linear hasta
50% a 40ºC (104ºF)
Humedad de
almacenamiento
<80%
Altitud de operación
7000ft. (2000 metros) máxima
Peso
145g (0.319lb)
Tamaño
104 x 55 x 32.5mm (4.09” x 2.1” x 1.2”)
Seguridad
Este medidor está diseñado para uso en interiores y con
protección para usuarios por doble aislante como
especifican las normas EN61010-1 y IEC61010-1, 2°
Edición (2001) y CAT II 600V y Cat III 1000V; Grado de
contaminación 2
Garantía
EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza ese instrumento libre de defectos en partes y mano de obra
durante tres años a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada de seis meses a cables y
sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía,
llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para autorización o visite
nuestra página en Internet en www.extech.com para Información de contacto. Se debe otorgar un número de
Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los
gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se
aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de
las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech
específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para
cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o
consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La
garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.
Copyright © 2006 Extech Instruments Corporation
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en
cualquier medio.
Línea de soporte (781) 890-7440
Soporte Técnico Extensión 200; Correo electrónico: support@extech.com
Reparación / Retornos: Extensión 210; Correo electrónico: repair@extech.com
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso
Para información al día de este producto, visite nuestra página en Internet: www.extech.com
Extech Instruments Corporation, 285 Bear Hill Rd., Waltham, MA 02451



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com