Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DM220 Datasheet(PDF) 11 Page - Extech Instruments Corporation.

Part # DM220
Description  Pocket Autoranging DMM
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
Direct Link  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

DM220 Datasheet(HTML) 11 Page - Extech Instruments Corporation.

Back Button DM220 Datasheet HTML 7Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 8Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 9Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 10Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 11Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 12Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 13Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 14Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 15Page - Extech Instruments Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
DM220 V3.0 01/06
11
Instrucciones de operación
ADVERTENCIA: Riesgo de electrocución. Los circuitos de alta tensión, tanto de
CA y CD, son muy peligrosos y deberán ser medidos con gran cuidado.
1.
SIEMPRE gire el conmutador de función a la posición de apagado
(OFF) cuando el medidor no esté en uso.
2.
Si en la pantalla aparece "OL" durante una medida, el valor excede la
escala que ha seleccionado. Cambie a una escala más alta.
NOTA: En algunas escalas bajas de voltaje CA y CD, sin estar los cables de
prueba conectados a dispositivo alguno, la pantalla puede mostrar una lectura
aleatoria cambiante. Esto es normal y es causado por la alta sensibilidad de la
alimentación. La lectura se estabilizará y dará una medida apropiada al estar
conectada a un circuito.
MEDICIÓN DE VOLTAJE CA/CD
PRECAUCIÓN: No mida voltajes CA/CD si algún motor en el circuito está
encendiendo y apagando. Pueden ocurrir grandes oleadas de voltaje que
dañarían al medidor.
1.
Fije el selector de función en la posición V/Hz/%.
2.
Presione el botón MODE para indicar “CA” o “CD” en la pantalla.
3.
Toque la punta de la sonda negra de prueba del lado negativo del circuito.
Toque la punta de la sonda roja de prueba del lado positivo del circuito.
4.
Lea el voltaje en la pantalla.
MEDICIÓN DE CORRIENTE CD/CA
1.
Para medidas de corriente hasta 4000µA CA/CD, fije el selector de
función en la posición µA
2.
Para medidas de corriente hasta 200mA CA/CD, fije el selector de función
en la posición mA.
3.
Presione el botón MODE para indicar “CA” o “CD” en la pantalla.
4.
Corte la tensión del circuito bajo prueba, enseguida abra el circuito en el
punto donde desea medir la corriente.
5.
Toque la punta de la sonda negra de prueba del lado negativo del circuito.
Toque la punta de la sonda roja de prueba del lado positivo del circuito.
6.
Aplique tensión al circuito.
7.
Lea la corriente en la pantalla.
MEDIDAS DE RESISTENCIA
ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, desconecte la tensión a la
unidad bajo prueba y descargue todos los capacitores antes de tomar
cualquier medida de resistencia. Retire las baterías y desconecte los
cordones de línea.
1.
Fije el selector de función en la posición Ω CAP
.
2.
Presione el botón MODE para indicar
Ω en la pantalla.
3.
Toque las puntas de las sondas a través del circuito o parte bajo prueba.
Es mejor desconectar un lado de la pieza bajo prueba para que el resto
del circuito no interfiera con la lectura de resistencia.
4.
Lea la resistencia en la pantalla.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com