Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

175196-2 Datasheet(PDF) 196 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 175196-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
PDF  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

175196-2 Datasheet(HTML) 196 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 175196-2 Datasheet HTML 192Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 193Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 194Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 195Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 196Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 197Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 198Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 199Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 200Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 196 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
194
Bezeichnung
Description
0-1103024-1
0-1103024-2
MDL2.1+2.Sti.C
MDL2.1+2.Bu.C
Bestell-Nr./Order No.
Stifteinsatz
Buchseneinsatz
Male insert
Female insert
Bestelltext
Designation
HF-Modul/HF-Module
150 A HF 06-Kontakt
150 A HF 06-contact
Kontaktzahlen
No. of contacts
1000V/150A, 250V/10A
1 + 2
Passende Crimpkontakte siehe Seite 34 + 41, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 34 + 42
Suitable Crimp contacts see page 34 + 41, Suitable Crimping tools see page 34 + 42
Kontaktanordnung Anschlußseite: Oberteil
Contact arrangement termination side: top part
Maßbild mm
Dimensions mm
L1
S1
S2
32
20
58,3
Rasthaken/Locking latch
32
20
60,25
L1
S1 S2
Rasthaken/Locking latch
Kontaktanordnung Anschlußseite: Unterteil
Contact arrangement termination side: bottom part
Oberteil für Stiftkontakte
Top part for male contacts
Unterteil für Buchsenkontakte
Bottom part for female contacts
L1
S1
S2
32
20
58,3
Rasthaken/Locking latch
Bezeichnung
Description
0-1103019-1
0-1103019-2
MDL2.2+2.Sti.C
MDL2.2+2.Bu.C
Bestell-Nr./Order No.
Stifteinsatz
Buchseneinsatz
Male insert
Female insert
Bestelltext
Designation
HSS Modul/HSS Module
für HSS Crimp Kontakte
for HSS crimp contacts
Kontaktzahlen
No. of contacts
1000V/63A, 250V/10A
2 + 2
Passende Crimpkontakte siehe Seite 34 + 41, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 34 + 41
Suitable Crimp contacts see page 34 + 41, Suitable Crimping tools see page 34 + 41
Kontaktanordnung Anschlußseite: Oberteil
Contact arrangement termination side: top part
Maßbild mm
Dimensions mm
L1
S1
S2
32
20
43,5
Rasthaken/Locking latch
L2
L1
S1
S2
32
20
47
Rasthaken/Locking latch
L2
Kontaktanordnung Anschlußseite: Unterteil
Contact arrangement termination side: bottom part
Oberteil für Stiftkontakte
Top part for male contacts
Unterteil für Buchsenkontakte
Bottom part for female contacts
L1
S1
S2
32
20
43,5
Rasthaken/Locking latch
L2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com