Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

175196-2 Datasheet(PDF) 198 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 175196-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
PDF  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

175196-2 Datasheet(HTML) 198 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 175196-2 Datasheet HTML 194Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 195Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 196Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 197Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 198Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 199Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 200Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 201Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 202Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 198 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
196
Bezeichnung
Description
0-1103017-1
0-1103076-1
0-1103017-2
0-1103076-2
MDL2.HN.D.15.Sti.C
MDL2.HN.D.18.Sti.C
MDL2.HN.D.15.Bu.C
MDL2.HN.D.18.Bu.C
Bestell-Nr./Order No.
Stifteinsatz
Buchseneinsatz
Male insert
Female insert
Bestelltext
Designation
HN.D-Modul/HN.D-Module
für HN.D Crimp Kontakte
for HN.D crimp contacts
Kontaktzahlen
No. of contacts
400V/10A
15
Passende Crimpkontakte siehe Seite 34, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 34
Suitable Crimp contacts see page 34, Suitable Crimping tools see page 34
Kontaktanordnung Anschlußseite: Oberteil
Contact arrangement termination side: top part
Maßbild mm
Dimensions mm
Kontaktanordnung Anschlußseite: Unterteil
Contact arrangement termination side: bottom part
Oberteil für Stiftkontakte
Top part for male contacts
Unterteil für Buchsenkontakte
Bottom part for female contacts
Bezeichnung
Description
0-1103016-1
0-1103016-2
MDL2.HD.18.Sti.C
MDL2.HD.18.Bu.C
Bestell-Nr./Order No.
Stifteinsatz
Buchseneinsatz
Male insert
Female insert
Bestelltext
Designation
HD-Modul/HD-Module
für HD.M Crimp Kontakte
for HD.M crimp contacts
Kontaktzahlen
No. of contacts
250V/10A
18
Passende Crimpkontakte siehe Seite 35, Fiberkontakte siehe Seite 44, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 35 + 44
Suitable Crimp contacts see page 35, Suitable fiber contacts see page 44, Suitable Crimping tools see page 35 + 44
Kontaktanordnung Anschlußseite: Oberteil
Contact arrangement termination side: top part
Maßbild mm
Dimensions mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
39,5
20
Rasthaken/Locking latch
32
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14
15
34
20
Rasthaken/Locking latch
32
16 17 18
Kontaktanordnung Anschlußseite: Unterteil
Contact arrangement termination side: bottom part
Oberteil für Stiftkontakte
Top part for male contacts
Unterteil für Buchsenkontakte
Bottom part for female contacts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
39,5
20
Rasthaken/Locking latch
32
16
17
18
1
32
20
39,5
Rasthaken/Locking latch
23
45 6
7 89
101112
131415
15
12
9
3
6
8
11
14
2
5
13
7
10
4
1
32
20
34
Rasthaken/Locking latch
1
32
20
39,5
Rasthaken/Locking latch
23
45 6
7 89
101112
131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
39,5
20
Rasthaken/Locking latch
32
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14
15
34
20
Rasthaken/Locking latch
32
16 17 18
15 polig/pole
18 polig/pole
15 polig/pole
18 polig/pole



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com