Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PCI4510 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # PCI4510
Description  PC CARD AND INTEGRATED 1394A-2000 OHCI TWO PORT PHY/LINK LAYER CONTROLLER
PDF  220 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI4510 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  PCI4510 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments PCI4510 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments PCI4510 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments PCI4510 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments PCI4510 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments PCI4510 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PCI4510 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PCI4510 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCI4510 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 220 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Description
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Features
1−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Related Documents
1−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Trademarks
1−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Ordering Information
1−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6
PCI4510 Data Manual Document History
1−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Terminal Descriptions
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Feature/Protocol Descriptions
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Power Supply Sequencing
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
I/O Characteristics
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Clamping Voltages
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Peripheral Component Interconnect (PCI) Interface
3−2
. . . . . . . . . . . . . .
3.4.1
1394 PCI Bus Master
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2
PCI GRST Signal
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.3
PCI Bus Lock (LOCK)
3−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.4
Loading CardBus (Function 0) Subsystem Identification
3−3
. .
3.5
PC Card Applications
3−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1
PC Card Insertion/Removal and Recognition
3−4
. . . . . . . . . . .
3.5.2
Zoomed Video Support
3−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.3
Standardized Zoomed-Video Register Model
3−6
. . . . . . . . . . .
3.5.4
Internal Ring Oscillator
3−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.5
Integrated Pullup Resistors for PC Card Interface
3−6
. . . . . . .
3.5.6
SPKROUT and CAUDPWM Usage
3−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.7
LED Socket Activity Indicators
3−8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.8
CardBus Socket Registers
3−8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
Serial EEPROM Interface
3−8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1
Serial-Bus Interface Implementation
3−9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2
Serial-Bus Interface Protocol
3−9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.3
Serial-Bus EEPROM Application
3−11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.4
Accessing Serial-Bus Devices Through Software
3−12
. . . . . . .
3.7
Programmable CardBus Interrupt Subsystem
3−13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.1
PC Card Functional and Card Status Change Interrupts
3−13
.
3.7.2
Interrupt Masks and Flags
3−15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.3
Using Parallel IRQ Interrupts
3−15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.4
Using Parallel PCI Interrupts
3−16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.5
Using Serialized IRQSER Interrupts
3−16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.6
SMI Support in the PCI4510 Device
3−16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com