Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1818 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1818
Description  16 channel LED constant current drive
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1818 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1818 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
16
16
16
16 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM
TM
TM
TM1818
1818
1818
1818
www.szpth.com
Ver1.2
推荐工作条件
推荐工作条件
推荐工作条件
推荐工作条件
在
在
在
在----45
45
45
45℃
℃
℃
℃~+85
~+85
~+85
~+85℃
℃
℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,
,
,除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TM1818
TM1818
TM1818
TM1818
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型
典型
典型
典型值
值
值
值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
直流
直流
直流
直流参数规格表
参数规格表
参数规格表
参数规格表 VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
电源电压
VCC
3
5.0
5.5
V
输出端耐压范围
VO
OUT0~OUT15
5.5
V
高电平输入电压
VIH
0.7×VCC
VCC
V
低电平输入电压
VIL
GND
0.3×VCC
V
高电平输出电流
IOH
VCC=5V,SDO=4.5V
-8
mA
低电平输出电流
IOL
VCC=5V,SDO=0.5V
16
mA
OUT0~OUT15
3V≤VCC≤3.6V
2
45
mA
恒定输出灌电流
IOLC
OUT0~OUT15
3.6V≤VCC≤5.5V
2
60
mA
工作温度范围
TA
-40
+85
℃
工作结温范围
TJ
-40
+125
℃
交流参数规格表
交流参数规格表
交流参数规格表
交流参数规格表 VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
数据移位时钟频
率
FCLK
CLK
25
MHZ
TWH0
CLK
15
ns
TWH1
LE
25
ns
TWH2
OE
60
ns
脉冲持续时间
TWL2
OE
30
ns
SDI – CLK↑
5
ns
时间建立
TSU0
TSU1
LE↓– CLK↑
12
ns
SDI – CLK↑
5
ns
时间保持
TH0
TH1
LE↓– CLK↑
12
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com