Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1818 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1818
Description  16 channel LED constant current drive
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1818 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1818 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
16
16
16
16 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM
TM
TM
TM1818
1818
1818
1818
www.szpth.com
Ver1.2
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
在
在
在
在 V
VV
VDD
DD
DD
DD=3
=3
=3
=3.0
.0
.0
.0V~5.5V
V~5.5V
V~5.5V
V~5.5V 及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为----40
40
40
40℃
℃
℃
℃~+85
~+85
~+85
~+85℃
℃
℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,
,
,
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TM1818
TM1818
TM1818
TM1818
参数名称
参数名称
参数名称
参数名称
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型
典型
典型
典型值
值
值
值 最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
高电平输出电压
VOH
IOH=-6mA SDO
VCC-0.4
VCC
V
低电平输出电压
VOL
IOL=10mA SDO
0.4
V
输入电流
IIN
VIN=接 VCC 或者 GND
SDI,CLK,LE,OE
-1
1
uA
ICC0
SDI/CLK/LE=0,OE=1 ,Riref=开路
11
12
mA
ICC1
SDI/CLK/LE=0,OE=1 ,Riref=1.2K
12
13
mA
I CC2
OUT0~OUT15
开,SDI,CLK,LE,OE=0, Riref =470Ω
15
16
mA
电源电流
VCC
I CC3
OUT0~OUT15
开,SDI,CLK,LE,OE=0, Riref =1.2K
13
14
mA
恒定输出电流
IOLO
OUT0~OUT15 开,VOUTn=
1V=VOUTfix=1V,Riref=470
Ω,VCC=5V,TA=25℃
36.3
37
37.7
mA
输出漏电流
LOLKG
OUTn=OFF,VOUTn=VOUTfix=5.5
V,OE=1,Riref=1.5K,
0.1
uA
恒流误差
通道对通道
ΔIOLC0
OUT0~OUT15 开,VOUTn
=1V=VOUTfix=1V,Riref=470Ω
±1
±1.5
%
恒流误差
芯片对芯片
ΔIOLC1
OUT0~OUT15 开,VOUTn=
1V=VOUTfix=1V,Riref=1.5K,VCC
=3V~5V,TA=25℃
±1.5
±2
%
线性调整
ΔIOLC2
OUT0~OUT15 开,VOUTn=
1V=VOUTfix=1V,Riref=470
Ω,VCC=3V~5 V
±0.5
±1
%/V
负载调整
ΔIOLC3
OUT0~OUT15 开,VOUTn=
1V~3V,VOUTfix=1V,Riref=470Ω
±1
±3
%/V
基准电压输出
VIREF
Riref=470Ω,TA=25℃
1.10
1.16
1.22
V
上拉电阻
RPUP
OE
32
40
48
kΩ
下拉电阻
RPDWN
LE
32
40
48
kΩ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com