Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1818 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1818
Description  16 channel LED constant current drive
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1818 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1818 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
16
16
16
16 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM
TM
TM
TM1818
1818
1818
1818
www.szpth.com
Ver1.2
开关特性
开关特性
开关特性
开关特性
在
在
在
在 V
VV
VDD
DD
DD
DD=3
=3
=3
=3.0
.0
.0
.0V~5.5V
V~5.5V
V~5.5V
V~5.5V 及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为----40
40
40
40℃
℃
℃
℃~+85
~+85
~+85
~+85℃
℃
℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,
,
,
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TM1818
TM1818
TM1818
TM1818
参数名称
参数名称
参数名称
参数名称 参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型
典型
典型
典型值
值
值
值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
TR0
SDO
50
100
nS
上升时间
TR1
OUTn
80
160
nS
TF0
SDO
50
100
nS
下降时间
TF1
OUTn
80
160
nS
TD0
CLK↑ SDO↑↓
60
120
nS
TD1
LE↑或 OE↑↓ OUT0/OUT7/OUT8
/OUT15 开/关
100
150
nS
TD2
LE↑或 OE↑↓ OUT1/OUT6/OUT9
/OUT14 开/关
120
170
nS
TD3
LE↑或 OE↑↓ OUT2/OUT5/
OUT10/OUT13 开/关
140
190
nS
传输延迟
时间
TD4
LE↑或 OE↑↓ OUT3/OUT4/
OUT11/OUT12 开/关
160
210
nS
输出误差
时间
TON_ERR
-50
50
nS
时序
时序
时序
时序特性
特性
特性
特性
图
图
图
图 6666----输入时间
输入时间
输入时间
输入时间
图
图
图
图 7777----输出时间
输出时间
输出时间
输出时间



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com