Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1818 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1818
Description  16 channel LED constant current drive
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1818 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1818 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
16
16
16
16 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM
TM
TM
TM1818
1818
1818
1818
www.szpth.com
Ver1.2
应用信息
应用信息
应用信息
应用信息
如下图所示,由外接一个电阻(Rext)调整输出电流(IOUT),套用下列公式可计算出输出电流值
×
=
! "
#
$
#
图
图
图
图8888
公式中的Riref是指R-EXT端的电压值 当电阻值是470Ω,通过公式计算可得输出电流值37mA 当
电阻值是1200Ω时,输出的电流则为 14.5mA
Output Voltage
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
(V)
(mA)
290Ω
360Ω
470Ω
710Ω
1.2K
5.1K
图
图
图
图9999
R-EXT引脚对GND接不同的阻值可在OUT引脚输出端得到不同的恒电流,但不同的恒电流下进入
恒流转折点电压是不同的,图中可见,在60mA下恒流电压点≈0.8V,而在15mA下恒流电压点降到
≈0.5V,在设计电路时应充分考虑OUTx端压降问题,以免驱动电流达不到设定的预值
另外,OUTx端在导通时也不适宜长时间工作在较高压降上,这会增加芯片的功率损耗,从而导
芯片发热严重,影响系统稳定性能
在实际应用时,可能因为信号走线或者其它因素产生的电磁干扰,为避免此类故障,建议TM1818
与LED显示模组的距离较短越好



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com