Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056X Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056X
Description  1 A linear lithium ion battery charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056X Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056X Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
9
REV_1.0
电池温度监测
为了防止温度过高或者过低对电池造成的
损害,TP4056X 内部集成有电池温度监测电路。
电池温度监测是通过测量 TEMP 管脚的电压实
现的,TEMP 管脚的电压是由电池内的 NTC 热
敏电阻和一个电阻分压网络实现的,如典型应
用图例所示。
TP4056X 将 TEMP 管脚的电压同芯片内部
的两个阈值 V
LOW 和 VHIGH 相比较,以确认电池
的温度是否超出正常范围。在 TP4056X 内部,
VLOW 被固定在 45%×VCC , VHIGH 被固定在
80%×VCC。如果 TEMP 管脚的电压 VTEMP<VLOW
或者 V
TEMP>VHIGH ,则表示电池的温度太高或
者太低,充电过程将被暂停;如果 TEMP 管脚
的电压 V
TEMP 在 VLOW 和 VHIGH 之间,充电周期
则继续。
如果将 TEMP 管脚接到地线,电池温度监
测功能将被禁止。
确定R1和R2的值
R1和R2的值要根据电池的温度监测范围和
热敏电阻的电阻值来确定,现举例说明如下:
假设设定的电池温度范围为TL~TH,(其中
TL<TH);电池中使用的是负温度系数的热敏电
阻(NTC),RTL为其在温度TL时的阻值,RTH
为其在温度TH时的阻值,则RTL>RTH,那么,
在温度TL时,第一管脚TEMP端的电压为:
2
12
TL
TEMPL
TL
RR
V
VIN
R
R
R

在温度TH时,第一管脚TEMP端的电压为:
2
12
TH
TEMPH
TH
RR
V
VIN
R
R
R

然后,由
22
0.8
()
TEMPL
HIGH
CC
V
V
K
V
K

=
=
11
0.4
()
5
TEMPH
LOW
CC
V
V
K
V
K

=
=
则可解得:
21
12
()
1
()
TL
TH
TL
TH
R R
K
K
R
R
R
K K
21
1
1
2
2
1
2
()
2
(
)
(
)
TL
TH
TL
TH
R R
K
K
R
R
K
K K
R
K
K K
同理,如果电池内部是正温度系数(PTC)
的热敏电阻,则>,我们可以计算得到:
21
12
()
1
()
TL
TH
TH
TL
R R
K
K
R
R
R
K K
21
1
1
2
2
1
2
()
2
(
)
(
)
TL
TH
TH
TL
R R
K
K
R
R
K
K K
R
K
K K
从上面的推导中可以看出,待设定的温度
范围与电源电压V
CC是无关的,仅与R1、R2、
RTH、RTL有关;其中,RTH、RTL可通过查阅相
关的电池手册或通过实验测试得到。
在实际应用中,若只关注某一端的温度特
性,比如过热保护,则 R2 可以不用,而只用
R1 即可。R1 的推导也变得简单,在此不再赘述。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监
控,并在 V
CC 升至欠压闭锁门限以上之前使充
电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器
保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生跳变,
则在 V
CC 升至比电池电压高 100mV 之前充电器
将不会退出停机模式。
手动停机
在充电循环中的任何时刻都能通过置 CE
端为低电位或去掉 R
PROG
(从而使 PROG 引脚浮
置)来把 TP4056X 置于停机模式。这使得电池
漏电流降至 1μA 以下,且电源电流降至 70μA
以下。重新将 CE 端置为高电位或连接设定电阻
器可启动一个新的充电循环。
如果 TP4056X 处 于 欠 压 闭 锁 模 式 , 则
CHRG 和 STDBY 引脚呈高阻抗状态:要么
VCC
高出 BAT 引脚电压的幅度不足 100mV,要么施
加在 V
CC 引脚上的电压不足。
自动再启动
一旦充电循环被终止,TP4056X 立即采用
一个具有 1.8ms 滤波时间(t
RECHARGE)的比较器
来对 BAT 引脚上的电压进行连续监控。当电池
电压降至 4.12V 以下时,充电循环重新开始。
这确保了电池被维持在(或接近)一个满充电
状态,并免除了进行周期性充电循环启动的需
要。在再充电循环过程中, CHRG 引脚输出进
入一个强下拉状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com