Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056X Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056X
Description  1 A linear lithium ion battery charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056X Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP4056X Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
2
REV_1.0
TP4056X
采用ESOP8/EMSOP8封装
1A线性锂离子电池充电器
Top Power ASIC
拓微集成
描述
TP4056X 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电
池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的 ESOP8/EMSOP8
封装与较少的外部元件数目使得 TP4056X 成为便携式应用的理想选择。TP4056X 可以
适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度
加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电
电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056X 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056X 自动进入一个低电流
状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4056X 在有电源时也可置于停机模式,以而将
供电电流降至 70uA。TP4056X 的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、
自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
特点
·锂电池正负极反接保护
·Vcc 输入端反接保护
·电源自适应
·高达 1000mA 的可编程充电电流
·用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整
线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,有可在无过热危险
的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·待机模式下的供电电流为 70uA
·2.9V涓流充电
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用 8 引脚 ESOP/EMSOP 封装
应用
·移动电话、PDA
·MP3、MP4播放器
·数码相机、电子词典
·GPS便携式设备、各种充电器
绝对最大额定值
·输入电源电压(V
CC):-6.5V~12V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~8V
· CHRG :-0.3V~10V
· STDBY :-0.3V~10V
·TEMP:-0.3V~10V
·CE:-6.5V~12V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:1200mA
·PROG 引脚电流:1200uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
完整的充电循环(1000mAh 电池)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com