Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056X Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056X
Description  1 A linear lithium ion battery charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056X Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056X Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
6
REV_1.0
引脚功能
TEMP(引脚 1)
:电池温度检测输入
端。将 TEMP 管脚接到电池的 NTC 传
感器的输出端。如果 TEMP 管脚的电
压小于输入电压的 45%或者大于输入
电压的 80%,意味着电池温度过低或
过高,则充电被暂停。
如果 TEMP 直接接 GND,电池温
度检测功能取消,其他充电功能正常。
PROG(引脚 2)
:恒流充电电流设置
和充电电流监测端。从 PROG 管脚连
接一个外部电阻到地端可以对充电电
流进行编程。在预充电阶段,此管脚
的电压被调制在 0.1V;在恒流充电阶
段,此管脚的电压被固定在 1V。在充
电状态的所有模式,测量该管脚的电
压都可以根据下面的公式来估算充电
电流:
1100
PROG
BAT
PROG
V
I
R

GND(引脚 3)
:电源地。
VCC(引脚 4):输入电压正输入端。此
管脚的电压为内部电路的工作电源。
当 VCC 与 BAT 管脚的电压差小于
30mV 时,
TP4056X 将进入低功耗的停
机模式,此时 BAT 管脚的电流小于
1uA。
BAT(引脚 5)
:电池连接端。将电池
的正端连接到此管脚。在芯片被禁止
工作或者睡眠模式,BAT 管脚的漏电
流小于 1uA。BAT 管脚向电池提供充
电电流和 4.2V 的限制电压。
STDBY (引脚
6)
:电池充电完成指示
端。当电池充电完成时 STDBY 被内部
开关拉到低电平,表示充电完成。除
此之外, STDBY 管脚将处于高阻态。
CHRG (引脚 7)漏极开路输出的充
电状态指示端。当充电器向电池充电
时, CHRG 管脚被内部开关拉到低电
平,表示充电正在进行;否则 CHRG 管
脚处于高阻态。
CE(引脚 8)芯片始能输入端。高输
入电平将使 TP4056X 处于正常工作状
态;低输入电平使 TP4056X 处于被禁
止充电状态。CE 管脚可以被 TTL 电平
或者 CMOS 电平驱动。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com