Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056X Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056X
Description  1 A linear lithium ion battery charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056X Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056X Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
7
REV_1.0
方框图
RPROG
145℃
TDIE
TA
80%VIN
TTEMP
TTEMP
schmitt
VADPT
TEMP
45%VIN
CA
-
+
1 X
-
+
MA
R1
R2
REF
1.22V
VA
C1
C2
C3
SHDN
TO
BAT
2.9V
3uA
Vcc
BAT
1100X
R3
R4
R5
1V
0.1V
VC435
1.0V
5uA
CE
PROG
GND
VCC
STDBY
CHRG
4
5
3
2
7
6
8
1
工作原理
TP4056X 是专门为一节锂离子或锂聚合物
电池而设计的线性充电器电路,利用芯片内部
的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充
电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充
电电流可达 1A,不需要另加阻流二极管和电流
检测电阻。TP4056X 包含两个漏极开路输出的
状态指示输出端,充电状态指示端 CHRG 和电
池故障状态指示输出端 STDBY 。芯片内部的功
率管理电路在芯片的结温超过 145℃时自动降
低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的
利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热
而损坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设
计充电电流时,可以不用考虑最坏情况,而只
是根据典型情况进行设计就可以了,因为在最
坏情况下,TP4056X 会自动减小充电电流。
当输入电压大于电源低电压检测阈值和芯
片使能输入端接高电平时,TP4056X 开始对电
池充电, CHRG 管脚输出低电平,表示充电正
在进行。如果电池电压低于 3V,充电器用小电
流对电池进行预充电。当电池电压超过 3V 时,
充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流由
PROG 管脚和 GND 之间的电阻 RPROG 确定。当
电池电压接近 4.2V 电压时,充电电流逐渐减小,
TP4056X 进入恒压充电模式。当充电电流减小
到充电结束阈值时,充电周期结束, CHRG 端
输出高阻态, STDBY 端输出低电位。
充电结束阈值是恒流充电电流的 10%。当
电池电压降到再充电阈值以下时,自动开始新
的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,
误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电
压的精度在 1%以内,满足了锂离子电池和锂聚
合物电池的要求。当输入电压掉电或者输入电
压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠
模式,电池端消耗的电流小于 1uA,从而增加
了待机时间。如果将使能输入端 CE 接低电平,
充电器停止充电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com