Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056X Datasheet(PDF) 5 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056X
Description  1 A linear lithium ion battery charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056X Datasheet(HTML) 5 Page - Billiton Ltd.

  TP4056X Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
5
REV_1.0
典型性能特征
恒定电流模式下 PROG 引脚
PROG 引脚电压与温度的
充电电流与 PROG 引脚电
电压与电源电压的关系曲线
关系曲线
压的关系曲线
0.9950
0.9975
1.0000
1.0025
1.0050
-50 -25
0
25
50
75 100
1.0075
VCC=5V
VBAT=4V
RPROG=10K
TEMPERATURE(℃)
1.0100
0
100
200
300
400
0
0.25
0.5 0.75
1
1.25
500
VCC=5V
TA=25℃
RPROG=2K
VPROG(V)
600
0.980
0.985
0.990
0.995
1.000
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
1.005
VCC(V)
1.010
7.0
Vbat=4V
TA=25℃
RPROG=10K
稳定输出(浮充)电压与充
稳定输出(浮充)电压与温
稳定输出(浮充)电压与电
电电流的关系曲线
度的关系曲线
压的关系曲线
4.12
4.14
4.16
4.18
4.20
0
100 200 300 400 500 600
4.22
Vcc=5V
VBAT=4V
RPROG=2K
IBAT(mA)
4.24
-50
TEMPERATURE(℃)
4.05
4.10
4.15
4.20
4.25
4.30
4.35
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
TA=25℃
RPROG=10K
Vcc(V)
4.17
4.18
4.19
4.20
4.205
4.210
4.215
-25
0
25
50
75
Vcc=5V
RPROG=10K
7.0
100
涓流充电门限与温度的关系
充电电流与电池电压的关系
充电电流与电源电压的关系
曲线
曲线
曲线
充电电流与环境温度的关
再充电电压门限与温度的关
功率 FET“导通”电阻与温
系曲线
系曲线
度的关系曲线
0
200
400
600
800
-25
1000
TEMPERATURE(℃)
1200
Vcc=5V
VBAT=4V
θJA=80℃/W
RPROG=10K
RPROG=1.1K
-50 -25
0
25
50
75 100
TEMPERATURE(℃)
4.08
4.10
4.12
4.14
4.16
4.18
VCC=5V
RPROG=10K
350
400
450
500
550
-50 -25
0
25
50
75
600
100
ONSET OF
THERMAL
REGULATION
125
650
TEMPERATURE(℃)
0
25
50
75 100 125 150
4.06



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com