Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056X Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056X
Description  1 A linear lithium ion battery charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056X Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP4056X Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056X Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
4
REV_1.0
电特性
凡表注
●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 T
A=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
条件
最小值 典型值 最大值
单位
VCC
输入电源电压
●
4.0
5
8.0
V
ICC
输入电源电流
充电模式,R
PROG=1.1K
待机模式(充电终止)
停机模式(R
PROG 未连接,
VCC<VBAT,或 VCC<VUV)
●
●
●
150
70
70
70
500
120
120
120
μA
μA
μA
VFLOAL
稳定输出(浮充)电压
0℃≤TA≤85℃
4.158
4.2
4.242
V
IBAT
BAT 引脚电流:
(电流模式测试条件是
VBAT=4.0V)
RPROG=2.2K,电流模式
RPROG=1.1K,电流模式
待机模式,V
BAT=4.2V
停机模式(R
PROG 未连接)
睡眠模式,V
CC=0V
●
●
●
450
950
0
500
1000
-2.5
±1
-1
550
1050
-6
±2
-2
mA
mA
μA
μA
μA
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT<VTRIKL,RPROG=1.1K
●
120
130
140
mA
VTRIKL
涓流充电门限电压
RPROG=1.1K,VBAT 上升
2.8
2.9
3.0
V
VTRHYS
涓流充电迟滞电压
RPROG=1.1K
60
80
100
mV
VUV
VCC 欠压闭锁门限
从 V
CC 低至高
●
3.5
3.7
3.9
V
VUVHYS
VCC 欠压闭锁迟滞
●
150
200
300
mV
VASD
VCC-VBAT 闭锁门限电压
VCC 从低到高
VCC 从高到低
60
5
100
30
140
50
mV
mV
ITERM
C/10 终止电流门限
RPROG=2.4K
RPROG=1.1K
●
●
60
120
70
130
80
140
mA
mA
VPROG
PROG 引脚电压
RPROG=1.1K,电流模式
●
0.9
1.0
1.1
V
CHRG
V
CHRG 引脚输出低电压
CHRG
I
=5mA
0.3
0.6
V
STDBY
V
STDBY 引脚输出低电平
STDBY
I
=5mA
0.3
0.6
V
VTEMP-H
TEMP 引脚高端翻转电压
80
82
%VCC
VTEMP-L
TEMP 引脚低端翻转电压
43
45
%VCC
ΔV
RECHRG
再充电电池门限电压
VFLOAT-VRECHRG
50
80
120
mV
TLIM
限定温度模式中的结温
145
℃
RON
功率
FET“导通”电阻
(在 V
CC 与 BAT 之间)
650
mΩ
tss
软启动时间
IBAT=0 至 IBAT=1100V/RPROG
20
μs
tRECHARGE
再充电比较器滤波时间
VBAT 高至低
0.8
1.8
4
ms
tTERM
终止比较器滤波时间
IBAT 降至 ICHG/10 以下
0.8
1.8
4
ms
IPROG
PROG 引脚上拉电流
2.0
μA
VADPT
Vcc 自适应启动电压
Rprog=10K,Vcc 从高到低
4.1
4.2
4.4
V
Rprog=1.1K,Vcc 从高到低
4.2
4.35
4.5
V
IVIN
VIN 反向漏电流
VIN 端反接,VBAT=VFLOAT
2
10
mA
IBAT
电池反向漏电流
电池反接,VIN=5V
3
5
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com