Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP8305B Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP8305B
Description  High Efficiency TensIon-Flow Limited WLED Drive
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP8305B Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP8305B Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.1
9
1.5
2
2.5
3
3.5
4
47
46
45
44
43
VIN(V)
VFB随VIN变化曲线
42
4.5
方案3,L=4.7uH,
Vout=3.6V,
Rf=0.06Ω,RS=0
20
40
60
80
100 120
47.5
47
46.5
46
45.5
45
44.5
44
43.5
43
42.5
温度(℃)
VFB的温度特性
方案3,
Vin=2.5V,L=4.7uH,
Vout=3.6V,
Rf=0.06Ω,RS=0
恒压设置:
恒压设置即方案 2 中输出电压 Vout 的设置,由基准电压 VFB(VFB=0.046V)与两个
分压电阻决定。电阻需 1%精度或更精密电阻。表 1 为常用输出电压所对应的两个电阻
值,用户也可以根据不同要求按下列公式计算。
1
() /
out
FB
f
f
V
R
R
VR
表 1 常用输出电压 Vout 对应的 R
f 与 R1 阻值
Vout(V)
Rf(Ω)
R1(Ω)
5V
1K
107K
9V
1K
196K
12V
1K
261K
电流设置:
电流设置分为恒流设置于限流设置。
恒流设置:
恒流是由外部电阻 Rf(FB 与 GND 引脚之间)决定的,如图 1 所示。FB 是由内部
基准提供的稳定的 46mV。恒流等于 VFB/Rf。TP8305B 的恒流精度为±5%,为了更好的
控制恒流的精度,Rf 电阻推荐使用 1%精度或更精密电阻。电阻的选择如下公式。下表
为一些常用的 LED 驱动电流与电阻的选择搭配。
/
f
FB
LED
R
V
I



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com