Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP8305B Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP8305B
Description  High Efficiency TensIon-Flow Limited WLED Drive
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP8305B Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP8305B Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.1
6
功能块方框图
Shutdown
And
Soft-start
Oscillator
Ramp
Generator
46mV
Reference
PWM Losic
A1
+
+
+
FB
CE
GND
IS
EXT
VDD
Comparator
Rc
Cc
50mV
-
VDD Over
voltage
protection
OSC
Temperature
Protection
图 5 功能模块框图
极限参数
参数
额定值
单位
VDD,CE,FB,IS,EXT
-0.3~10
V
工作结温度范围
-35~160
℃
焊接温度(10s)
260
℃
存储温度
-65~125
℃
电特性
(TA=25℃,VIN=2.4V,ILED=750mA,VF=3.6V,VDD=VCE,L=4.7μH,CIN =22μF,COUT =22μF,除非
特别说明)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
方案 3 电路
0.8
5.5
V
保持电压
VHOLD
方案 3 电路
对应负载电流 10mA
0.35
V
启动电压
VSTART
方案 3 电路
1
V
VDD 过压保护
VOVP
5.6
5.8
6.2
V
温度保护
TOV
130
℃
反馈电压
VFB
43.7
46
48.3
mV
峰值电流采样电压
VIS
47
50
53
mV
工作频率
FOSC
700
KHz
限流模式 t
off
t
450
nS
EXT 驱
动能力
上拉电流
IEXTP
VDD=2V,VOH=1.6V
53
mA
下拉电流
IEXTN
VDD=2V,VOL=0.4V
160
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com