Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP8305B Datasheet(PDF) 13 Page - Billiton Ltd.

Part # TP8305B
Description  High Efficiency TensIon-Flow Limited WLED Drive
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP8305B Datasheet(HTML) 13 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP8305B Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.1
13
演示版应用
图 8 为我司的演示版 PCB 图,集成了典型应用的前三种方案电路,中间通过跳线,
即图例中 R1、R2 接 0 欧姆电阻来切换 VDD 的输入,实现方案 1、2 与方案 3 的切换。
接 WLED 时需接在 Vout 与 FB 之间。恒压输出时负载接于 Vout 与 GND 之间,且需接
R7 分压电阻。详细说明见器件说明。
图 8 TP8305B 演示版
下表为器件说明。
表 3 演示版器件说明
U1
IC
R7
分压电阻
L1
电感
R8、R9
恒流电阻
D1 、D2
肖特基二极管
C1、C2
VIN 电容
M1、 M2
NMOS 开关管
C3、C4
VDD 电容
R1
VDD 短路到 VIN 电阻
C5、C6
VOUT 电容
R2
VDD 短路到 VOUT 电阻
C7
CE 电容
R3~R6
限流电阻
C8
FB 电容
方案中部分器件预留了两个或四个位置,为了方便调试限流与恒流和在大功率输出
时并联电感、开关管、肖特基等器件,使系统能达到输出要求。
我们的演示版以典型应用 3 为例,设置限流电阻 Rf=61mΩ,限流电阻 RS=20mΩ 匹
配器件参数。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com