Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP8305B Datasheet(PDF) 10 Page - Billiton Ltd.

Part # TP8305B
Description  High Efficiency TensIon-Flow Limited WLED Drive
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP8305B Datasheet(HTML) 10 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP8305B Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP8305B Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.1
10
表 2 常用 LED 电流对应的 R
f 电阻值
ILED(A)
Rf(Ω)
2.3
0.02
0.9
0.051
0.46
0.1
0.15
0.3
限流设置:
限流是由外部电阻 RS(IS 与 GND 引脚之间)决定的,如图 1 所示。IS 是由内部基
准提供的稳定的 50mV。限流等于 VIS/RS。TP8305B 的限流精度为±6%,为了更好的控
制限流的精度,RS 电阻推荐使用 1%精度或更精密电阻。电阻的选择如下公式,Ilim 为所
需的限流。下表为一些常用的限流与电阻的选择搭配。
lim
/
S
IS
R
V
I
表 3 常用限流对应的 R
S 电阻值
Ilim(A)
RS(Ω)
2.5
0.02
0.98
0.051
0.5
0.1
0.16
0.3
在限流模式下,不同的电感会对限流产生影响,下图为典型应用方案 4 测试的同限
流值不同电感的输出电流与输入电压的曲线图。
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2.5
3
3.5
4
4.5
IOUT与Vin曲线
输入电压(V)
L=10uH
L=4.7uH
方案4测试,
Rs=0.02Ω
输出接单颗
3.6V WLED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com