Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2011 Datasheet(PDF) 10 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2011
Description  4.7W Anti-cutting Mono Class D Audio Power Amplifier
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2011 Datasheet(HTML) 10 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM2011 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
图
5 ACF 工作原理示意图
ACF ON 模式下的启动时间(Attack time)指在突然输入足够大信号而产生输出削顶的条件下,从 ACF
启动对放大器的增益调整,直到增益从
Av0 衰减至距目标衰减增益 3dB 时的时间间隔;释放时间(Release time)
指从产生削顶的输入条件消失,到增益退出衰减状态恢复到
Av0 的时间间隔。H
M2011 的最大衰减增益为 10dB。
ACF 模式启动时间和释放时间(见下表)。
表
3 ACF 模式启动时间和释放时间
模式
启动时间
释放时间
ACF
72ms
720ms
(二) ACF OFF 模式
在
ACF-Off 模式下,ACF 功能被关闭,H
M2011 不对输出削顶条件作检测,也不对系统增益作自动调整
操作,系统增益保持为
Av=Av0=23.5dB 恒定不变。H
M2011 可能因输出存在破音失真而音质变坏。
(三) SD 模式
在关断模式(低功耗待机)下,芯片关闭所有功能并将功耗降低到最小,输出端为弱低电平状态(内部
通过高阻接地)。
 咔嗒
-噼噗声消除
H
M2011 内置控制电路实现了独创的杂音抑制效果,有效地抑制住了系统在上电、下电、关断及其唤醒操
作过程中出现的瞬态咔嗒
-噼噗(Click-Pop)噪声。
为达到更优异的咔嗒
-噼噗声消除效果,一般情况下,建议采用 0.1µF 或更小的隔直电容 CIN。同时 POP
噪声还可通过下列上电、下电时关断模式的时序控制措施来达到杂声微乎其微的效果:
・电源上电时,保持关断模式,等电源足够稳定后再解除关断模式。
・电源下电时,提前设为关断模式。
HM2011
4.7W 防削顶 D 类音频功率放大器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com