Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6513 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 4 -
8/9/2006
Total 12 Pages
6 基准参考电压
Vref
VDD=5V
Pin12
2.3
2.42
2.6
V
温度系数
30
60
ppm/
°C
7 模拟输入脚 IAP, IAN,
IBP,
IBN,
ICP,
ICN,
VN,VCP, VBP, VAP
Pin5, 6, 7, 8,
9, 10, 13,
14, 15, 16
最大输入电平
VAIN
±500
mV
直流输入阻抗
330
Kohm
输入电容
6
10
pF
ADC offset
Voff
±15
mV
8 精度
电流通道的非线性
测量误差
电流通道输入
±500mV;动态
范围 1000:1
Pin1
0.1
0.3
%
两个通道相位误差
电流超前 37
°C
(PF=0.8 容性)
Pin1
0.1
0.3
%
电流滞后 60
°C
(PF=0.5 感性)
Pin1
0.1
0.3
%
9 启动电流
ISTART
Ib=5A, C=100,
cos
ϕ=1, 电压
通道
±110mV
Pin5, 6, 7, 8,
9, 10
0.2%
Ib
A
10 正、负向有功功率误
差%
ENP
Vv=
±110mV,
V(I)=2mV,
cos
ϕ=1;
Vv=
±110mV,
V(I)=2mV,
cos
ϕ=-1
Pin1
0.3
%
11 增益误差
Gain
error
Pin1
±5
±7
%
12 电源监控电路检测电
平(掉电检测电平)
Vdown
电源从
3.5V~5V 变化,
电流电压通道
满幅输入
3.9
4
4.1
V
指标说明
1)非线性误差%
BL6513 的三个电压通道输入固定,交流电压 V(V)为
±110mV,功率因数 cosϕ=1,三相
电流通道输入(PIN5 和 PIN6,PIN7 和 PIN8,PIN9 和 PIN10)之间电压 Vi 在对应与 5%Ib ~
500%Ib 范围内,任何一点输出频率相对于 Ib 点的测量非线性误差小于 0.1%。
eNL%=[(X 点误差%-Ib 点误差%)/(1+Ib 点误差%)]*100%
2)启动电流
在电表常数 C=100,基本电流 Ib=5A、cos
ϕ=1、V(V)=±110mV、5%Ib 点电度表误差为
正常范围的条件下,能使 Pin1 产生脉冲信号的电流回路中的最小交流电流。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com