Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6513 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 5 -
8/9/2006
Total 12 Pages
3)正、负向有功功率误差%
在相等的有功功率条件下,电流输入为 Ib=5A 点,BL6513 测得的负向有功功率与正向
有功功率之间的相对误差:
eNP%=|[(eN%-eP%)/(1+eP%)]*100%|
eP%:正向有功功率误差;eN%:负向有功功率误差。
4)输入功率(正/负)
指各相电压采样信号 V(V)与各相的电流通道输入信号 V(I)乘积 V(V)*V(I)*cos
ϕ的符号,
大于零为正功,小于零为负功。
5)增益误差
由于工艺偏差造成的芯片与芯片的增益略有不同,这种偏离相对于标称值的百分比为增
益误差。
6)电源监控电路检测电平(掉电检测电平)
片内电源监测电路检测电源变化情况,当电源电压低于 4 伏左右时,内部电路被复位。
当电源电压超过该值时,电路恢复工作在正常状态。
时序特性
时序特性
时序特性
时序特性
(VDD =5V,AGND=DGND=0V,使用片内基准电压源,CLKIN=3.58MHz,温度-40~+85
°C)
VDD=5V,AGND=DGND=0V,使用片内基准电压源和晶振,温度-40~+85
°C
参数
参数
参数
参数
数值
数值
数值
数值
说明
说明
说明
说明
t1
145ms
F1 和 F2 的高电平脉宽,在低功率时,F1、F2 输出定脉宽,为 145ms。
当计量大功率时,F1(F2)输出周期小于 290ms 时,F1(F2)的脉宽
为 F1 和 F2 综合周期的一半。
t2
F1,F2 输出低速脉冲周期,见 BL6513 计算公式
t3
t2 周期的一半
F1 上升沿到 F2 上升沿之间的时间
t4
90ms
高速输出脉冲 CF 的高电平脉宽,在计量小功率时,CF 定脉宽为 90ms。
当计量大功率时,CF 输出周期小于 180ms 时,CF 的脉宽为周期的一
半。
t5
CF 输出高速脉冲频率,见 CF 与 F1,F2 之间关系及 BL6513 计算公式
t6
CLKIN/4
F1,F2 之间的最小时间间隔
工作原理
工作原理
工作原理
工作原理
电能计量原理



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com