Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 9 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 9 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 12Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 9 -
8/9/2006
Total 12 Pages
AGND
VAP
VN
+
-
CF
AGND
CF
RF
RF
PT
±660mV
AGND
火 火
零 火
AGND
VAP
VN
+
-
CF
AGND
CF
Ra
RF
±660mV
AGND
火 火
零 火
AGND
Rb
Rv
AGND
其 其
Ra >> RF
Rb+Rv=RF
注意:电流,电压通道由于外部器件不同,会造成相位的匹配误差(主要由于 RC 常数
不同,相移不同)
,通过调整电压通道的外部电容 Cf 可以调整相位误差,相位误差会影响
PF=0.5 时的系统增益,造成误差。
BL6513 的制造工艺可以保证片与片的补偿值一致。
电源监视
BL6513 有片上电源监视电路,可以一直监视电压源(VDD)
。当电压源小于 4
5%
V
±
,
BL6513 的输出被关闭。这样可以保证设备在上电和掉电下不发生异常。电源监视电路有迟
滞和滤波作用,这就能够消除噪声引起的误动作,增加抗噪性。
启动电平一般定在 4V,容限为
±5%。正常情况下,VDD 上的波纹不应超过 5V±5%。
数字到频率转换
如前所述,通过乘法器后的低通滤波器,可以得到瞬时功率中的直流量,即平均有功功
率。然而,由于此低通滤波器不可能做成理想滤波器,因而低通后的输出信号依然会包含线
电压频率的谐波。
CF 计算通路
经过低通后,将三相功率信号进行叠加,然后通过数字到频率转换电路部分,在时间上
对功率信号累加得到输出频率信号。这种对功率信号的累加能够将平均功率中的非直流量进
一步消去(平均掉)
。由于正弦信号的平均值为零,所以得到的频率信号是和平均实功率是
成正比的,上图也显示了在稳定负载(电流电压不变的情况下)下数字到频率转换的情况。
如上图所示,即使是在稳定负载条件下,输出频率 CF 也是随时间变化的。这主要是由
于瞬时平均实功率中 cos(2wt)的正弦分量。CF 上的输出频率可以达到 F1、F2 的 160 倍。如
果在更短的时间周期内累加功率,可以得到更高的输出频率。累加的时间越短,平均正弦分
量的效果就越差,这样,反映到输出 CF 就是 CF 存在大的波动。但这并不会在应用中造成
问题,若 CF 用在校验上,可以通过频率计数器来进行平均,这就会消除波纹。若 CF 用在
能量计量上,CF 输出也应该经平均来计算功率。CF 的波动对长期的计量准确性没有影响。
长期的计量相当于对输出信号的波动做了平均。
合理设计低通滤波器可以有效的抑制 CF 的波动。
下图显示了输出频率 CF 的计算过程:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com