Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 12Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 8 -
8/9/2006
Total 12 Pages
这时仅有一路输入有直流成分时,乘法的结果有了很大的改善:没有了直流误差,w 频率处
的分量也减少了。
如果在电流电压两路都经过数字高通滤波器,
会进一步抑制乘法器后的 50Hz 输出分量,
提高输出信号的稳定性。同时完全匹配电流和电压通道,提高 PF=0.5C 和 PF=0.5L 时的性
能。BL6513 就是采用该种结构,虽然,系统规范给出输出信号波动小于 0.1%,实际测量中,
校验输出具有很强的稳定性,典型输出信号波动小于 0.05%。
另外,该结构保证了 BL6513 的频率特性,在输入信号从 45Hz~65Hz 的频率范围内,
其由于输入频率变化所造成的整机误差在 0.1%内。这样,针对 50Hz 频率设计的表,可以用
在 60Hz 的电网上而不需要校正。
电流通道输入
从电流互感器输出的电压作为满刻度差分电压,直接连接到 BL6513 的电流通道上。相
对于 IAN、IBN 和 ICN,IAP、IBP 及 ICP 为正输入。电流通道中差分信号满刻度为
±500mV
(对于正弦信号,有效值为 353mV)。
下图显示了电流通道 IA 的典型连接方法,需要注意的是,通道中的差分信号由电流互
感器经负载电阻得到。通过调节电流互感器的变比和采样电阻 Rb,可以在最大负载下得到
峰值为
±500mV 的差分电压。
AGND
IAP
IAN
+
-
CF
AGND
CF
RF
RF
CT
±660mV
AGND
火 火
零 火
IP
Rb
电压通道
线电压经互感器输出或电阻分压网络连接到 BL6513 的模拟输入,电压通道为一种伪差
分输入,相对于 VN 接地,VAP、VBP 和 VCP 为正端。
电压通道中的最大输入差分信号为
±500mV(对于正弦信号,有效值为 353mV)。
下图是电压通道的两种典型连接方法。第一种是使用电压互感器 PT 使输入部分与供电
线路隔离开来。
第二种方法通过电阻分压来提供与线电压成正比的通道输入信号。调节 Ra,Rb 和 VR
的比值,可以方便地进行电表增益校准。在实际中,通过电阻分压网络对电表增益做一次调
校。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com