Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 7 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 7 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BL6513 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 7 -
8/9/2006
Total 12 Pages
电能计量信号流(局部)
BL6513 内置六通道高精度模数转换器,三相的电流电压信号通过采样及模数转换后,
通过数字乘法器得到各相的瞬态功率信号 P(t)。让 P(t)通过一个截至频率很低(如 1Hz)的
低通滤波器(LPF),把平均功率信号取出来。然后对每相功率做代数相加或绝对值相加(可
选)
,获得三相功率和。
三相功率和的输出会被送到一个数字-频率转换的模块,在这里,平均功率会根据要求
作长时或短时的积分(即累加计数)
,转换成与功率大小成正比的周期性的脉冲信号,这就
是电子电能表的快速校验输出信号 CF。
通过对快速脉冲 CF 的不同分频,可以按照 8 种不同模式获得驱动步进马达的二拍驱动
信号 F1 和 F2。输出脉冲送到片外的计数马达,并最终得到能量消耗的大小的计数值。
输入的直流成分对测量结果的影响
直流偏移成分来源于输入信号和前端模拟电路本身。
假设电压和电流输入直流成分分别是 Uoffset 和 Ioffset,且功率因子等于 1( Φ =0 度)
)
2
cos(
2
)
cos(
)
cos(
2
]
)
cos(
[
]
)
cos(
[
)
(
t
UI
t
I
U
t
V
I
UI
I
t
I
U
t
U
t
p
offset
offset
offset
offset
ω
ω
ω
ω
ω
+
+
+
=
+
Φ
+
×
+
=
从上面的计算看到:对于每相输入,如果电流电压信号同时具有直流成分,会给平均功
率,即乘积的直流部分带来 Uoffset*Ioffset 的误差,还有在ω频率处出现 Uoffst*I + Ioffset*V
的分量,前者必然引起测量误差,而后者也会当后续的低通滤波器的对ω抑制不够时影响平
均功率的输出,带来大的波动。
而当电压或电流中的一路经过数字高通滤波器后,如去掉电流采样信号的直流偏移项。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com