Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 11 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 11 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 12Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 11 -
8/9/2006
Total 12 Pages
Freq----引脚 F1,F2 输出脉冲频率
UAP, UBP, UCP----电压通道的输入电压的有效值
IA, IB, IC----电流通道的输入电压有效值
VREF----基准电压(2.5
±8%)
F1-5----5 种模式系数不同,由 SCF, S1, S0 决定。
工作模式选择
SCF,S0,S1 是 BL6513 芯片模式选择管脚,可以通过接不同的电压(+5V 或 0V)来
调整芯片的工作模式,CF、F1、F2 的输出频率与 SCF、S0、S1 输入脚关系如下表所示:
SCF
S0
S1
F1-5
Max Freq On F1/F2
For AC input
CF vs.
F1/F2
Max Freq On CF For
AC input[Hz] ①
1
1
1
0.596
0.48
16
7.8
0
0
0
160
153.6
1
0
0
1.19
0.96
8
7.8
0
0
1
15.626
16
1000
1
0
1
19.65
15.626
8
125
0
1
0
19.07
3.125
160
500
1
1
0
4.77
3.9
16
62.5
0
1
1
76.3
62.5
8
500
①注:电流,电压输入为±500mV AC 信号时 CF 输出。
计算实例
计算实例
计算实例
计算实例
例 1
如果 UA、UB、UC、IA、IB、IC 上,输入均为满刻度直流差分电压
±500mV,理想输出频
率计算如下:
1
1
0
,
596
.
0
5
1
=
=
=
=
−
S
S
SCF
Hz
F
V
dc
mV
IC
IB
IA
V
V
V
CN
BN
AN
5
.
0
500
=
=
=
=
=
=
=
V
V
REF
5
.
2
=
(典型值,使用片内基准源,由于基准
±8%的容限,实际的输出频率可能会因
设备的改变而改变。
)
Hz
Freq
95
.
0
5
.
2
596
.
0
5
.
0
5
.
0
25
.
13
3
2
=
×
×
×
×
=
例 2
电流电压通道输入峰值为 500mV 的交流电压,理想的频率输出计算如下:
1
1
0
,
596
.
0
5
1
=
=
=
=
−
S
S
SCF
Hz
F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com