Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 10 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 10 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 12Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 10 -
8/9/2006
Total 12 Pages
选择三相有功电能的叠加模式
BL6513 可以将三相有功电能直接以代数方式相加,即
C
B
A
Wh
Wh
Wh
Wh
φ
φ
φ
+
+
=
;也
可以按绝对值相加方式来进行,即
C
B
A
Wh
Wh
Wh
Wh
φ
φ
φ
+
+
=
。方式的选择通过设置
ADDSEL 管脚来完成,该管脚的高电平和低电平分别对应于代数相加模式和绝对值相加模
式。
选择绝对值相加的模式时,在计算总的有功电能中,每相的有功能量都被认为为正。这
种模式在三相四线连接方式下尤其有用,因为此情况下,有功功率的符号总是不变的。若电
表连接错误,如一相上电流互感器的方向接错,则总的有功能量就会变成正常状况下的三分
之一,因为其中两相互相抵消了。当然,在这种模式下,反相检测输出会指示接线的错误。
启动电流
实际测量中,Ib 的 0.2%可以启动。
防潜动阈值
BL6513 的防潜动值设定为,当电流电压输入都为 500mV 有效值时(内部满载)
,低通
输出功率的 0.0020%,每相都有防潜动逻辑。
工作方式
工作方式
工作方式
工作方式
芯片工作计算公式
BL6513 对分别对三相输入电压和电流信号求乘积,并通过信号处理,把获取的三相有
功功率相加,并把功率信息转换成频率。以高电平有效的方式从 F1、F2 脚输出与功率相关
的频率信号。
实际功率的输出脉冲(F1、F2)计算公式
(
)
13.25
1 5
2
U
I
U
I
U
I
F
AP
A
BP
B
CP
C
Freq
V
REF
×
× +
× +
×
× −
=



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com