Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GMMAM08 Datasheet(PDF) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GMMAM08
Description  Mini Modulo AT mega 8L
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

GMMAM08 Datasheet(HTML) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GMMAM08 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 68 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 4
GMM AM08
Rel. 3.10
INFORMAZIONI GENERALI
Il modulo GMM AM08 (grifo® Mini Modulo con ATmega8L), è basato sul microcontrollore Atmel
ATmega8L, un potente e completo sistema on-chip dotato di CPU, memoria integrata sia per il
codice da eseguire sia per i dati, A/D converter, watch dog, interrupts, linee di I/O digitali TTL,
una linea seriale hardware, timer/counter dedicati con capacità di capture/compare e PWM, ecc.
Il modulo ha già montati nella sua ridottissima area alcuni componenti che servono a valorizzare le
principali caratteristiche del microcontrollore e, oltre a questo, monta ulteriori circuiterie che ne
integrano le funzionalità, come quella che genera il segnale di reset.
Le possibili applicazioni del moduli GMM AM08 sono innumerevoli.
Si può citare, ad esempio, il funzionamento come piccoli nodi intelligenti con funzionalita' locali
come il controllo con algoritmi PID di temperature, motori, valvole o come sistemi a logica
distribuita tipo robot, automazioni su macchine di produzione in linea, automazioni di fabbriche di
grosse dimensioni. Infine la teleacquisizione e il telecontrollo su medio brevi distanze, la
conversione tra SPI e seriale asincrona o linea SPI e I2C BUS (interfaccia seriale sincrona a due
fili)
e l'automazione domestica (accensione e spegnimento luci, controllo riscaldamento e
condizionamento, supervisione elettrodomestici e servizi elettrici, sistemi di sorveglianza e controllo
accesso).
Da non dimenticare il settore didattico; infatti la GMM AM08 offre la possibilità di apprendere il
funzionamento di un microcontrollore RISC con core famiglia AVR e di sviluppare le sue
applicazioni canoniche ad un costo veramente basso.
A questo scopo è ideale la scheda di supporto GMM TST 2, che permette di collegare immediatamente
una porta seriale RS 232 per il collegamento con un PC ed una tensione di riferimento per l'A/D
Converter.
Inoltre fornisce di serie una tastiera a matrice da 16 tasti ed un display LCD da 2 righe di 20 caratteri
l'una, permettendo l'implementazione di un emulatore terminale e lo studio di soluzioni per
interfaccia utente.
La GMM TST 2 è inoltre predisposta per la programmazione ISP del mini modulo tramite la comoda
e veloce interfaccia AVR ISP, che permette di automatizzare e quindi di velocizzare al massimo il
ciclo di riprogrammazione della FLASH interna, ed anche tramite il software PonyProg della
italiana LancOS, che permette di riprogrammare la FLASH tramite una semplice porta seriale RS
232 (ad esempio, quella del PC).
Il modulo GMM AM08 viene fornito con un programma di Boot Loader preinstallato, che permette
di riprogrammare la FLASH e la EEPROM tramite una semplice porta seriale RS 232 (ad esempio,
quella del PC).
In tutti i casi di scarso tempo di sviluppo: l'utente puo' avere il suo prototipo o addirittura il prodotto
finito nel giro di una settimana.
Le caratteristiche di massima del modulo GMM AM08 sono:
- Zoccolo maschio 28 piedini dual in line a passo 100 mils, largo 600 mils
- Ridottissimo ingombro: 20,7 x 38,7 x 12,8 mm
- Unica alimentazione da +3,0 a +5,0 Vdc (l'assorbimento puo' variare in base ai collegamenti
del modulo)
- Disponibilità di idle mode e power down mode
- Microcontrollore Atmel ATmega8L (AVR RISC) con quarzo da 7,3728 Mhz
- 8K bytes FLASH per codice, fino a 1K bytes FLASH per boot loader opzionale, 1K bytes
RAM per dati, 512 bytes EEPROM per dati



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com