Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GMMAM08 Datasheet(PDF) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GMMAM08
Description  Mini Modulo AT mega 8L
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

GMMAM08 Datasheet(HTML) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GMMAM08 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 68 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 14
GMM AM08
Rel. 3.10
CONFIGURAZIONE MINI MODULO
A bordo del Mini Modulo GMM AM08 è presente un dip switch ad 4 vie, con cui é possibile
effettuare alcune selezioni che riguardano il modo di funzionamento dello stesso. Nelle sucessive
figure ne è riportato l’elenco, l’ubicazione e la funzione nelle varie modalità di connessione.
Nelle seguenti tabella l'* (asterisco) indica la connessione di default, ovvero quella impostata in fase
di collaudo, con cui la scheda viene fornita.
Per individuare la posizione degli elementi di configurazione si faccia riferimento alla figura 8.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle linee di comunicazione seriele, si faccia
riferimmento al paragrafo "SELEZIONE COMUNICAZIONE SERIALE".
FIGURA 6: TABELLA DIP SWITCH DSW1 A 4 VIE
SWITCH
POSIZIONE
UTILIZZO
DEF.
1
ON
Collega il segnale RxD RS232 TTL , PD0 dello zoccolo
CN1 al driver RS 232 di bordo. Usato in coppia con lo
switch 3.
*
OFF
Non collega il segnale RxD RS232 TTL , PD0 dello
zoccolo CN1 al driver RS 232 di bordo, consentendo il
collegamento diretto al microcontrollore. Usato in coppia
con lo switch 3.
2
ON
Collega il segnale TxD RS232 TTL , PD0 dello zoccolo
CN1 al driver RS 232 di bordo. Usato in coppia con lo
switch 4.
*
OFF
Non collega il segnale TxD RS232 TTL , PD0 dello
zoccolo CN1 al driver RS 232 di bordo, consentendo il
collegamento diretto al microcontrollore. Usato in coppia
con lo switch 4.
3
ON
Collega il segnale RxD RS232 TTL , PD0 dello zoccolo
CN1 direttamente al microcontrollore, eliminando il
driver RS 232 di bordo. Usato in coppia con lo switch 1.
OFF
Non collega il segnale RxD RS232 TTL , PD0 dello
zoccolo CN1 al microcontrollore, consentendo l'uso del
driver RS 232 di bordo. Usato in coppia con lo switch 1.
*
4
ON
Collega il segnale TxD RS232 TTL , PD0 dello zoccolo
CN1 direttamente al microcontrollore, eliminando il
driver RS 232 di bordo. Usato in coppia con lo switch 2.
OFF
Non collega il segnale TxD RS232 TTL , PD0 dello
zoccolo CN1 al microcontrollore, consentendo l'uso del
driver RS 232 di bordo. Usato in coppia con lo switch 2.
*



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com