Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GMMAM08 Datasheet(PDF) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GMMAM08
Description  Mini Modulo AT mega 8L
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

GMMAM08 Datasheet(HTML) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GMMAM08 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 68 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 20
GMM AM08
Rel. 3.10
SCHEDE DI SUPPORTO
Il Mini Modulo GMM AM08 può essere utilizzato come macro componente per alcune schede di
supporto sia sviluppate dall'utente che già disponibili nel carteggio grifo®. Nei sucessivi paragrafi
vengono illustrate le configurazioni delle schede di supporto più interessanti.
UTILIZZO CON IL MODULO BLOCK GMB HR84
La GMB HR84 si distingue per essere una scheda che fornisce ai Mini Moduli da 28 pin fino a 8
ingressi optoisolati; 4 uscite a relè, la possibilità di montaggio meccanico su barra ad omega ed il
cablaggio tramite comode morsettiere.
La descrizione completa del prodotto è disponibile nel manuale tecnico e nel manuale dell'accoppiata,
mentre in questo paragrafo sono riportate le potenzialità offerte.
La GMB HR84 permette facilmente di:
- alimentare il Mini Modulo tramite l'alimentatore di bordo;
- riportare otto linee dei port di I/O sugli ingressi optoisolati che possono essere indifferentemente
connessi come NPN o PNP. Lo stato di tutti gli 8 ingressi viene visualizzato tramite LEDs Verdi.
Essendo le linee multiplexate con le periferiche interne è possibile creare rapidamente funzioni
evolute come contatori, riconoscimento combinazioni, ecc.;
- riportare quattro linee dei port di I/O su uscite a Relè visualizzate tramite LEDs Rossi.
- avere le linee dell'I2C BUS e dell'alimentazione su un connettore distinto;
- collegare la linea di comunicazione seriale tramite un connettore DB9 da 9 vie;
- bufferare, esternamente al Mini Modulo, i segnali della linea seriale 0 TTL in RS 422, RS 485 o
Current Loop;
- collegare i segnali PWM su un connettore AMP MOD II da 8 vie;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com