Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AM427 Datasheet(PDF) 4 Page - Analog Microelectronics

Part # AM427
Description  RATIOMETRISCHES TRANSMITTER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM427 Datasheet(HTML) 4 Page - Analog Microelectronics

  AM427 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
RATIOMETRISCHES TRANSMITTER–IC
AM427
analog microelectronics
April 99
4/9
FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Der AM427 ist ein integrierter ratiometrischer Spannungs–Transmitter, der speziell für die Verar-
beitung von Brückeneingangssignalen für Automobilanwendungen entwickelt worden ist. Mit sei-
ner integrierten, ratiometrischen Stromquelle ist es vor allem für die Signalaufbereitung bei piezore-
sistiven Druckmeßzellen geeignet und erlaubt eine einfache Temperaturkompensation und Kalibrie-
rung dieser Sensorelemente. Zusätzlich zu den Hauptfunktionen werden verschiedene Schutzfunk-
tionen zur Verfügung gestellt. Die integrierten Schutzfunktionen sind:
• eine Überspannungsabschaltung,
• ein Verpolschutz,
• und ein Kurzschlußschutz (VOUT gegen Ground) der Ausgangsstufe.
Der AM427 besteht prinzipiell aus 4 funktionalen Blöcken:
1. Mit einer Instrumentenverstärker–Eingangsstufe mit einer festen Verstärkung von GIA = 10
wird das Eingangssignal vorverstärkt.
2. Einer ratiometrische Stromquelle für die Versorgung der Meßzelle:
Der Strom IIB kann über die Variation des Widerstands R1 über die folgende Beziehung geändert
eingestellt werden:
I
V
R
IB
VIB
=
10
1
3. Einer Open Collector–Ausgangsstufe mit den folgenden Funktionen:
• Spannungsausgang: Als Spannungsausgang dient ein Spannungsverstärker mit einer exter-
nen PNP–Open Collector–Stufe T1, welche einen maximalen Strom von IOUT = 11mA liefern
kann. Die Verstärkung GOUT kann über die externen Widerstände R3 und R4 zwischen GOUT =
2...11 eingestellt werden:
G
R
RR
OUT =
+
3
34
Die Verstärkung des gesamten Systems beträgt dann G = GIA GOUT.
• Strombegrenzung: Eine Komparatorstufe mit einer fest eingestellten Schwellspannung von
VCC–150mV ermöglicht eine einstellbare Strombegrenzung. Der maximale Strom beträgt
I
R
OUT max =
150
2
mV
.
Mit einer externen Schottky–Diode D1 ist die Ausgangsstufe gegen VOUT und Ground kurz-
schlußgeschützt. Wenn keine Strombegrenzung benötigt wird, müssen die Pins RSC und VCC
verbunden werden.
• Pull–Down Stromquelle: Wenn ein symmetrischer Push/Pull Ausgang benötigt wird, steht
eine Pull–Down Stromquelle mit einem Laststrom von 5mA zur Verfügung. Der Strom kann
über den R5 eingestellt werden:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com