Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AM427 Datasheet(PDF) 5 Page - Analog Microelectronics

Part # AM427
Description  RATIOMETRISCHES TRANSMITTER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM427 Datasheet(HTML) 5 Page - Analog Microelectronics

  AM427 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
RATIOMETRISCHES TRANSMITTER–IC
AM427
analog microelectronics
April 99
5/9
I
V
R
OUT
IB
=
10
5
Wenn diese Stromquelle nicht benutzt wird, müssen die Pins VIC und RIC entweder auf Masse
gelegt werden oder dürfen alternativ nicht beschaltet werden.
4. Eine Überspannungsabschaltung mit einer festen Schwellspannung von 12V erlaubt einen
Kurzschlußschutz gegen eine höhere Spannung. Im Fall eines Kurzschlusses mit dem Bordnetz
von 24V (Automobil) wird der externe PNP–Transistor T1 abgeschaltet, und das IC ist elektrisch
von der Überspannung getrennt. Falls die Überspannungsabschaltung nicht benötigt wird, müs-
sen die Pins V+ und IP entweder auf Masse gelegt werden oder dürfen alternativ nicht beschaltet
werden.
Als besondere Eigenschaft verfügt AM427 über einen integrierten Verpolschutz der drei Pins VCC,
GND und OUT. Diese Pins können untereinander fälschlicherweise verschaltet werden, ohne daß
das IC beschädigt wird.
Einstellen des Ausgangsspannungsbereichs
Die Spanne der Ausgangsspannung kann über die Verstärkung GOUT der Ausgangsstufe eingestellt
werden. Der Offset der des Ausgangs kann zusammen mit dem Offset des Sensors über die Wider-
stände RO1 und RO2 (Abbildung 5 und 6) abgeglichen werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com