Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AM427 Datasheet(PDF) 8 Page - Analog Microelectronics

Part # AM427
Description  RATIOMETRISCHES TRANSMITTER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM427 Datasheet(HTML) 8 Page - Analog Microelectronics

  AM427 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
RATIOMETRISCHES TRANSMITTER–IC
AM427
analog microelectronics
April 99
8/9
ANWENDUNG MIT SCHUTZFUNKTIONEN
In vorliegenden Anwendung werden alle Merkmale des AM427 genutzt: Die Überspannungsab-
schaltung und der Verpolschutz sind kontaktiert und aktiv. Die Kurzschlußerkennung kann über den
Widerstand R2 eingestellt werden. Das Netzwerk für die Kompensation der Meßzelle wird in der
Literatur ausgiebig beschrieben.
Mit den gegebenen Werten für die externen Bauteile (siehe Externe Komponenten) kann die folgen-
de Anwendung realisiert werden:
• VIN = 75mV
• G = GIA GOUT = 40
• VOUT = 1 – 4V
• IOUT = ±5mA (Push/Pull)
• IBR = 1mA (ratiometrischer Versorgungsstrom für die Meßzelle)
IA
7
3
16
13
14
1
4
AM427
OP
5
Output
Stage
11
6
15
9R
1R
OP
12
I
BR
OP
+
150mV
2
Überspannungsabschaltung
Verpolschutz
I
VIC
R
5
T
3
R
2
D
1
T
2
T
1
C
1
C
2
R
1
R
4
R
3
C
3
10
R
O1
R
O2
R
TCS
R
TCO1
V
OUT
V
S
Ground
R
TCO2
V
IN
R
S RS
R
S RS
Abbildung 6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com