Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AM427 Datasheet(PDF) 7 Page - Analog Microelectronics

Part # AM427
Description  RATIOMETRISCHES TRANSMITTER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM427 Datasheet(HTML) 7 Page - Analog Microelectronics

  AM427 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
RATIOMETRISCHES TRANSMITTER–IC
AM427
analog microelectronics
April 99
7/9
ANWENDUNG MIT BASISFUNKTIONEN
Die vorliegende zeigt die Grundfunktionen des AM427. Die Schutzfunktionen sind nicht aktiviert
(siehe Abbildung 5). Die Strombegrenzung und die zusätzliche Stromquelle am Ausgang werden
ebenfalls nicht benutzt. Nur die Kompensation der Meßzelle und das eigentliche ratiometrische Sy-
stem sind beschaltet. Diese Basisanwendung ist prinzipiell auf dem AM 417 realisiert, welcher eine
reduzierte Form des AM427 darstellt.
Mit den gegebenen Werten für die externen Bauteile (siehe Externe Komponenten) kann die folgen-
de Anwendung realisiert werden:
• VIN = 100mV
• G = GIA GOUT = 40
• VOUT = 0,5 – 4,5V
• IOUT = +10mA – 0,25mA
• IBR = 1mA (ratiometrischer Versorgungsstrom für die Meßzelle)
IA
7
3
16
13
14
1
4
AM427
OP
5
Output
Stage
11
6
15
9R
1R
OP
12
I
BR
OP
+
150mV
2
I
VIC
T
2
C
1
C
2
R
1
R
4
R
3
C
3
10
R
O1
R
O2
R
TCS
R
TCO1
V
OUT
V
S
Ground
R
TCO2
V
IN
R
S RS
R
S RS
Überspannungsabschaltung
Verpolschutz
Abbildung 5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com