Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AM427 Datasheet(PDF) 6 Page - Analog Microelectronics

Part # AM427
Description  RATIOMETRISCHES TRANSMITTER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM427 Datasheet(HTML) 6 Page - Analog Microelectronics

  AM427 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
RATIOMETRISCHES TRANSMITTER–IC
AM427
analog microelectronics
April 99
6/9
PINOUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
16
15
VIB
V+
IP
GND
IB
RB
IN+
N.C.
VCC
VOUT
RIC
VIC
VR
IN
N.C.
RSC
Abbildung 3
LIEFERFORMEN
Das ratiometrische Sensor–IC AM427 ist lieferbar als:
• 16–Pin–DIL (Muster, Kleinserien)
• SO 16 (n)
• Dice auf 5“ Dehnfolie aufgespannt
GEHÄUSEABMESSUNGEN SO16 (n)
PIN
NAME
DESIGNATION
1
VIB
Sens Stromquelle – Meßzelle
2
V+
Sens Überspannungsschutz
3
IP
Ausgang Überspannungsschutz
4
GND
IC–Masse
5
IB
Ausgang Stromquelle – Meßzelle
6
RB
Einstellen Stromquelle – Meßzelle
7
IN+
Positiver Eingang IA
8
N.C.
Nicht kontaktiert
9
N.C.
Nicht kontaktiert
10
IN–
Negativer Eingang IA
11
VR
Einstellen Verstärkung Ausgangsstufe
12
VIC
Ausgang Stromquelle – Ausgang
13
RIC
Einstellen Stromquelle – Ausgang
14
VOUT
Ausgang Ausgangsstufe
15
RSC
Sens Strombegrenzung
16
VCC
Versorgungsspannung
1
16
8
0°-10°
≥ 0,3
6,2 ± 0,2
4,0 + 0,2 - 0,1
0,2 ± 0,05
1,27
≤ 2,00
10,06 ± 0,1
0,42 ± 0,07
≤ 0,635
1,45 ± 0,1
0,2 ± 0,1
Abbildung 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com