Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AM427 Datasheet(PDF) 1 Page - Analog Microelectronics

Part # AM427
Description  RATIOMETRISCHES TRANSMITTER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM427 Datasheet(HTML) 1 Page - Analog Microelectronics

  AM427 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM427 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
RATIOMETRISCHES TRANSMITTER–IC
AM427
analog microelectronics
April 99
Analog Microelectronics GmbH
Telefon: +49 (0)6131/91 073 – 0
1/9
An der Fahrt 13, D – 55124 Mainz
Telefax: +49 (0)6131/91 073 – 30
Rev. 2.1
Internet: www.analogmicro.de
E–Mail:
info@analogmicro.de
EIGENSCHAFTEN
• Versorgungsspannung 5V±±±±5%
(Ratiometriebereich)
• Großer Arbeitstemperaturbereich:
–40°C...+100°C
• Ratiometrische Stromquelle zur Sen-
sorversorgung
• Instrumentenverstärkereingang
• Spannungstreiber–Ausgangsstufe:
VOUT = 0.5–4.5V,
IOUT =
±±±±5mA (Push/Pull)
• Einstellbare Ausgangsstrom-
begrenzung
• Verstärkung, Offset und Ausgangs-
spannungsbereich einstellbar
• Überspannungsabschaltung
• Verpolschutz
ANWENDUNGEN
• Anwendungen im Automobilbereich
• Spannungswandler für Meßbrücken
• Sensor–Schnittstelle
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Der AM427 ist ein kostengünstiges ratiometri-
sches Transmitter–IC, welches speziell für die
Aufbereitung von Brückensignalen entwickelt
worden ist. Das IC eignet sich besonders für pie-
zoresistive und magnetoresistive Siliziumsenso-
ren. Prinzipiell besteht der AM427 aus einem
hochgenauen
Instrumentenverstärker
als
Ein-
gangsstufe, einer ratiometrischen Stromquelle, mit
der eine Meßzelle versorgt werden kann, und ei-
nem Spannungstreiber als Ausgangsstufe. Ver-
stärkung, Offset und die Ausgangsspannung sind
über externe Widerstände einstellbar. Der Aus-
gang ist als Push–/Pull–Stufe ausgelegt. Zusätz-
lich zu diesen Funktionen sind verschiedene
Schutzfunktionen
wie
Ausgangsstrombegren-
zung, Kurzschluß– und Verpolschutz und eine
Überspannungsabschaltung integriert.
LIEFERFORMEN
• DIL16–Gehäuse (Muster, Kleinserien)
• SO16(n)–Gehäuse
• Dice auf 5“ Dehnfolie aufgespannt
BLOCKSCHALTBILD
IA
V+
RB
VOUT
RSC
IP
IN+
IN
7
10
3
16
13
14
1
4
AM427
OP
IB
5
Ausgangs
Stufe
GND
11
6
VCC
15
9R
1R
OP
12
I
BR
OP
+
150mV
2
Überspannungsabschaltung
Verpolschutz
VR
VIC
RIC
I
VIC
VIB
Abbildung 1


Similar Part No. - AM427

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eltime Ltd.
AM42 TEMPATRON-AM42 Datasheet
92Kb / 1P
ANALOGUE TIMERS ELECTROMECHANICAL CAM TIMERS
logo
Tyco Electronics
AM42-0002 MACOM-AM42-0002 Datasheet
134Kb / 4P
GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 1.4W
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM42-0002 MA-COM-AM42-0002 Datasheet
167Kb / 4P
GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 1.4 W 14.0 - 14.5 GHz
AM42-0002 MA-COM-AM42-0002 Datasheet
157Kb / 4P
GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 1.4 W
AM42-0002 MA-COM-AM42-0002 Datasheet
157Kb / 4P
GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 1.4 W
More results

Similar Description - AM427

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TA8136S TOSHIBA-TA8136S Datasheet
157Kb / 5P
RADIO CONTROL TRANSMITTER IC
logo
Princeton Technology Co...
PT2266 PTC-PT2266 Datasheet
33Kb / 3P
Infrared Remote Control Transmitter IC
logo
RF Micro Devices
RF2423 RFMD-RF2423 Datasheet
67Kb / 8P
100mW SPREAD-SPECTRUM TRANSMITTER IC
logo
Sanyo Semicon Device
LC7464M SANYO-LC7464M Datasheet
155Kb / 7P
Infrared Remote Control Transmitter IC
logo
Silicon Storage Technol...
SSTX4915 SST-SSTX4915 Datasheet
556Kb / 9P
LOW POWER ASK TRANSMITTER IC
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL0508A1 BELLING-BL0508A1 Datasheet
60Kb / 1P
Infrared Remote Control Transmitter IC
logo
Mini-Circuits
AM411 MINI-AM411 Datasheet
71Kb / 6P
VOLTAGE TRANSMITTER IC
logo
ATMEL Corporation
ATA5749C ATMEL-ATA5749C_14 Datasheet
1,013Kb / 26P
Fractional-N PLL Transmitter IC
logo
Rohm
BD57020MWV ROHM-BD57020MWV Datasheet
3Mb / 42P
Wireless Power Transmitter IC
BD57021MWV ROHM-BD57021MWV Datasheet
3Mb / 41P
Wireless Power Transmitter IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com