Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FVM70 Datasheet(PDF) 2 Page - ASM GmbH

Part # FVM70
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM70 Datasheet(HTML) 2 Page - ASM GmbH

  FVM70 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
ASM GmbH
DAB-FVM70/82-D-05
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
www.asm-sensor.de
2
Technische Daten
Spezifikationen für Genauigkeitsklassen A, C, und D (Maximalwerte bei 25°C, falls nicht anders vermerkt)
Allgemeines
A
C
D
Einheit
Linearitätsfehler, Bereich, 0-1 kHz
0.01
0.02
0.1
%
3dB-Bandbreite, typ.
1
5
5
5
Hz
Einschwingzeit auf 1% typ. (1)
200
200
200
ms
Kalibrierfehler (ab Werk)
0,03
0,05
0,15
% FS
Max. Rippel, Noise und Jitter (FVM70/82, ab 200 Hz):
0,1
0,1
0,1
%
Eingang
A
C
D
Einheit
Eingangsimpedanz, typ.
50
50
50
kOhm
Eingangsspannung, min.
2
0,5
0,5
0,5
V
Eingangsspannung, max.
40
40
40
V
Stabilität der Verstärkung bezüglich:
A
C
D
Einheit
Temperatur
30
70
150
ppm/K
Alterung, 1 Jahr
400
800
ppm
Alterung, 10 Jahre
1200
2500
ppm
1 Bessel-Tiefpass 2. Ordnung. Auf Wunsch können auch andere Grenzfrequenzen geliefert werden. Bei 50 Hz ca. 1%
Ausgangsrippel (0-100 Hz-Bereich). Versionen –L und –2L ohne Ausgangsrippel.
2 Kleinere Eingangspegel bis ca. 100 mV auf Wunsch möglich.
Temperaturbereich °C:
empfohlen: 0/60
funktionsfähig: -20/90
Eingang
Das Modul verarbeitet sowohl unipolare als auch bipolare
Impulse oder Frequenzsignale praktisch beliebiger Form. Bei
der Serienversion wird das Frequenzsignal AC-mässig
eingekoppelt. Bei einem symmetrischen Signal (Duty cycle
50%) ist der Triggerpegel automatisch in der Mitte. Hysterese
serienmässig ca. 300 mV, auf Wunsch sind auch andere
Werte möglich (bis ca. 2 V, sinnvoll bei gestörten Signalen).
Bei stark asymetrischen Signalen (z. B. Nadelimpulse) kann
auf Wunsch auch eine DC-Kopplung eingebaut werden. Der
Triggerpegel ist in diesem Fall immer positiv (zwischen 50 mV
und 3 V).
Niederfrequenz-Versionen -L, -2L:
Min. Eingangsfrequenz Version L: 0,014 Hz im unterer Bereich
(bis 12,7 Hz), 0,9 Hz im oberer Bereich, fällt die Frequenz
darunter ist der Ausgang = 0 (Reaktionszeit 71 sec im unteren
Bereich, 1,2 s. im oberen Bereich). Min. Eingangsfrequenz
Version 2L: 1 Hz, fällt die Frequenz darunter ist der Ausgang =
0 (Reaktionszeit ca. 1 s).
Ausgang
Spannungsausgang (FVM70): Serienmässig zwischen 0 und
10 V, auf Wunsch auch negative Ausgangsspannungen (bis –
10 V). Der Ausgang ist kurzschlussfest und
überspannungssicher. Die technischen Daten (Stabilität)
gelten für den Stromausgang, der Spannungsausgang ist in
der Regel noch etwas genauer und stabiler. Min.
Ausgangsspannung unipolar ca. 20 mV
Stromausgang (FVM82): Standard 0-20 mA oder 4-20 mA
(bei Bestellung angeben), kurzschlussfest, 0- 430 Ohm Bürde.
Andere Bereiche auf Anfrage.
Vorsicht bei zu hohen Frequenzen: Übersteigt die
Eingangsfrequenz 5%-30% (ja nach eingestelltem Bereich)
des Bereichsendwertes (Wert bei 10V oder 20mA), kann der
Ausgang völlig willkürliche Werte annehmen (auch kleiner als
der Bereichsendwert).
Reaktionszeit Version -L bei plötzlichem Fehlen der
Eingangsfrequenz: 71 s im unteren Bereich, 1,2 s beim oberen
Bereich. Während dieser Zeit bleibt der Ausgang beim letzten
Wert. Auf Wunsch können auch andere minimale Frequenzen
bzw. Reaktionszeiten realisiert werden.
Bereiche
Mittels eines DIL-Schalters wird der Messbereich eingestellt.
Die Messbereiche gemäss den Tabellen sind auf 0,1% genau
geeicht. Zwischenbereiche können mittels des
Verstärkungspotentiometers eingestellt werden. Standardwerte
Ausgang: 0-10 V, 0-20 mA oder 4-20mA.
Speisung
Alle Module für DIN-Schienen sind für ungeregelte, stark
schwankende Industriespeisungen (nominal 24 VDC, min.
18V, max. 30V) vorgesehen. Auf Wunsch ist auch eine Version
für 15V erhältlich. Strombedarf ohne Last ca. 10 mA. Für
negative
Spannungsausgänge
benötigt
man
auch
eine
negative Speisespannung (-15 bis –24 V) oder einen DC-DC-
Wandler (Option 1).
Andere Speisungen (auch AC) auf Anfrage.
Optionen
1.
DC-DC-Wandler (Im Modul eingebaut) zur galvanischen
Trennung der 24 V-Speisung, Prüfspannung 1 kV oder 3
kV.
2.
Einstellbarer Grenzwertschalter GW1 (Im Modul
eingebaut), für Überwachungen, Regelungen.
3.
Andere Dimensionierungen (Bereiche, Eingang,
Ausgang, Zeitverhalten).
Frequenzen unter 100 Hz:
Bei den Versionen FVM70/82 zeigt der Ausgang unter ca. 100
Hz einen deutlichen Rippel (entsprechend der
Eingangsfrequenz). Unter ca. 10 Hz kommt der Ausgang nur
noch stoßweise. Falls Frequenzen kleiner als ca. 100 Hz
gemessen werden müssen, empfehlen wir die Niederfrequenz-
Versionen FVM70/82 –L und –2L (vollständig rippelfrei).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com