Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FVM70 Datasheet(PDF) 8 Page - ASM GmbH

Part # FVM70
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM70 Datasheet(HTML) 8 Page - ASM GmbH

  FVM70 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
4. Technische Daten (Abweichungen von FVM70/82)
1.
Max. Rippel, Noise und Jitter: < 0.1% in allen Bereichen und bei allen Frequenzen
2.
Einstellzeit bei Frequenzsprung: eine Periode plus 200ms
3.
min. Eingangsfrequenz Version L: 0.014 Hz unterer Bereich (bis 12.7 Hz), 0.9 Hz oberer
Bereich, fällt die Frequenz darunter ist der Ausgang = 0
4.
min. Eingangsfrequenz Version 2L: 1 Hz, fällt die Frequenz darunter ist der Ausgang = 0
(Reaktionszeit ca. 1 sec)
5.
Reaktionszeit Version L bei plötzlichem Fehlen der Eingangsfrequenz: 71 sec beim unteren
Bereich, 1.2 sec beim oberen Bereich. Während dieser Zeit bleibt der Ausgang beim letzten
Wert. Auf Wunsch können auch andere minimale Frequenzen bzw. Reaktionszeiten reali -
siert werden.
5. Abgleich
Die Module werden im Werk genau geeicht, werden Standard-Bereiche verwendet, sollten sie nicht
verstellt werden (Einstellgenauigkeit ab Werk: 0.05%)
Ein allenfalls notwendiger Abgleich (z.B. für Zwischenwerte) kann wie folgt vorgenommen werden:
Der Abgleich des Nullpunktes wird mittels des Potentiometers „Offs“ durchgeführt, der Endwertab-
gleich mittels des Potentiometers „Gain“. Zuerst wird der Nullpunkt eingestellt, dann der Endwert,
bei grossen Änderungen ist diese Prozedur unter Umständen mehrfach zu wiederholen. Zur Sicher-
heit misst man den Ausgangswert bei der Hälfte des Messbereiches.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com